công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP1726-2502ESN bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP1726-2502ESN
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A, Low Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP1726-2502ESN bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Microchip Technology

Back Button MCP1726-2502ESN Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology MCP1726-2502ESN Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MCP1726-2502ESN Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP1726-2502ESN Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP1726-2502ESN Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP1726-2502ESN Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP1726-2502ESN Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP1726-2502ESN Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP1726-2502ESN Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 30 page
background image
MCP1726
DS21936C-page 6
© 2007 Microchip Technology Inc.
TEMPERATURE SPECIFICATIONS
Electrical Specifications: Unless otherwise indicated, all limits apply for VIN = 2.3V to 6.0V.
Parameters
Sym
Min
Typ
Max
Units
Conditions
Temperature Ranges
Operating Junction Temperature Range
TJ
-40
+125
°C
Steady State
Maximum Junction Temperature
TJ
+150
°C
Transient
Storage Temperature Range
TA
-65
+150
°C
Thermal Package Resistances
Thermal Resistance, 8LD 3x3 DFN
θJA
41
°C/W
4-Layer JC51-7
Standard Board with
vias
Thermal Resistance, 8LD SOIC
θJA
150
°C/W
4-Layer JC51-7
Standard Board


Số phần tương tự - MCP1726-2502ESN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP1726-2502E/MF MICROCHIP-MCP1726-2502E/MF Datasheet
682Kb / 32P
   1A, Low-Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
03/25/14
MCP1726-2502E/SN MICROCHIP-MCP1726-2502E/SN Datasheet
682Kb / 32P
   1A, Low-Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
03/25/14
More results

Mô tả tương tự - MCP1726-2502ESN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP1726 MICROCHIP-MCP1726_14 Datasheet
682Kb / 32P
   1A, Low-Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
03/25/14
MCP1726 MICROCHIP-MCP1726 Datasheet
431Kb / 30P
   1A, Low Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
2005
logo
ams AG
AS1376 AMSCO-AS1376 Datasheet
1Mb / 20P
   1A, Low Input Voltage, Low Quiescent Current LDO
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS3480 TSC-TS3480_08 Datasheet
91Kb / 5P
   Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator
TS3480 TSC-TS3480 Datasheet
269Kb / 5P
   Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator
TS3480CX50 TSC-TS3480CX50 Datasheet
91Kb / 5P
   Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator
logo
Microchip Technology
MCP1727 MICROCHIP-MCP1727 Datasheet
806Kb / 32P
   1.5A, Low Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
2007
MCP1727-ADJE MICROCHIP-MCP1727-ADJE Datasheet
705Kb / 32P
   1.5A, Low Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
12/08/06
MCP1827 MICROCHIP-MCP1827 Datasheet
813Kb / 32P
   1.5A, Low Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
2007
MCP1827 MICROCHIP-MCP1827_13 Datasheet
710Kb / 34P
   1.5A, Low-Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
2006-2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com