công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD10N60M2 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD10N60M2
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V, 0.550 typ., 7.5 A MDmesh II Plus low Qg Power MOSFETs in D짼PAK
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD10N60M2 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STD10N60M2 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD10N60M2 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD10N60M2 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD10N60M2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD10N60M2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD10N60M2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD10N60M2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD10N60M2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD10N60M2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 24 page
background image
DocID024710 Rev 2
5/24
STB10N60M2, STD10N60M2, STP10N60M2, STU10N60M2
Electrical characteristics
Table 8. Source drain diode
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
I
SD
Source-drain current
-
7.5
A
I
SDM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area.
Source-drain current (pulsed)
-
30
A
V
SD
(2)
2.
Pulsed: pulse duration = 300 μs, duty cycle 1.5%
Forward on voltage
I
SD
= 7.5 A, V
GS
= 0
-
1.6
V
t
rr
Reverse recovery time
I
SD
= 7.5 A, di/dt = 100 A/μs
V
DD
= 60 V (see
Figure 18)
-
270
ns
Q
rr
Reverse recovery charge
-
2
μC
I
RRM
Reverse recovery current
-
14.4
A
t
rr
Reverse recovery time
I
SD
= 7.5 A, di/dt = 100 A/μs
V
DD
= 60 V, T
j
= 150 °C
(see
Figure 18)
-
376
ns
Q
rr
Reverse recovery charge
-
2.8
μC
I
RRM
Reverse recovery current
-
15
A


Số phần tương tự - STD10N60M2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD10N60DM2 STMICROELECTRONICS-STD10N60DM2 Datasheet
813Kb / 14P
   N-channel 600 V, 0.440 廓 typ., 8 A MDmesh??DM2 Power MOSFET in a DPAK package
June 2016 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - STD10N60M2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB33N60M2 STMICROELECTRONICS-STB33N60M2 Datasheet
1Mb / 15P
   N-channel 600 V, 0.108 廓 typ., 26 A MDmesh II Plus??low Qg Power MOSFETs in a D2PAK package
November 2013 Rev 2
STB24N60M2 STMICROELECTRONICS-STB24N60M2 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 600 V, 0.168 typ., 18 A MDmesh II Plus low Qg Power MOSFET in D2PAK
STF28N60M2 STMICROELECTRONICS-STF28N60M2 Datasheet
827Kb / 15P
   N-channel 600 V, 0.135 typ., 22 A MDmesh II Plus low Qg Power MOSFETs in TO-220FP, I2PAKFP packages
STF9N60M2 STMICROELECTRONICS-STF9N60M2 Datasheet
884Kb / 15P
   N-channel 600 V, 0.72 ??typ., 5.5 A MDmesh II Plus??low Qg Power MOSFETs in TO-220FP and I2PAKFP packages
March 2014 Rev 2
STD11N60M2-EP STMICROELECTRONICS-STD11N60M2-EP Datasheet
807Kb / 16P
   N-channel 600 V, 0.550 (ohm) typ., 7.5 A MDmesh M2 EP Power MOSFET in a DPAK package
STFI40N60M2 STMICROELECTRONICS-STFI40N60M2 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 600 V, 0.078 typ., 34 A MDmesh II Plus low Qg Power MOSFETs in D2PAK, TO-220 and TO-247 packages
STL9N60M2 STMICROELECTRONICS-STL9N60M2 Datasheet
1Mb / 16P
   N-channel 600 V, 0.76 ??typ., 4.8 A MDmesh II Plus??low Qg Power MOSFET in a PowerFLAT??5x6 HV package
March 2014 Rev 2
STL24N60M2 STMICROELECTRONICS-STL24N60M2 Datasheet
1Mb / 16P
   N-channel 600 V, 0.186 typ., 18 A MDmesh II Plus low Qg Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
February 2014 Rev 2
STF40N60M2 STMICROELECTRONICS-STF40N60M2 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 600 V, 0.078 typ., 34 A MDmesh II Plus low Qg Power MOSFETs in D2PAK, TO-220 and TO-247 packages
STP13N60M2 STMICROELECTRONICS-STP13N60M2 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 600 V, 0.35 廓 typ., 11 A MDmesh II Plus??low Qg Power MOSFETs in TO-220, IPAK and TO-247 packages
February 2014 Rev 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com