công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP131-290 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP131-290
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower Voltage Detector
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP131-290 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Microchip Technology

Back Button MCP131-290 Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology MCP131-290 Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology MCP131-290 Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology MCP131-290 Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology MCP131-290 Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology MCP131-290 Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology MCP131-290 Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology MCP131-290 Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology MCP131-290 Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 26 page
background image
© 2005 Microchip Technology Inc.
DS21889D-page 19
MCP111/112
5.2
Product Tape and Reel Specifications
FIGURE 5-1:
EMBOSSED CARRIER DIMENSIONS (8, 12, 16 AND 24 MM TAPE ONLY)
FIGURE 5-2:
3-LEAD SOT-23/SC70 DEVICE TAPE AND REEL SPECIFICATIONS
Top
Cover
Tape
K0
P
W
B0
A0
TABLE 1:
CARRIER TAPE/CAVITY DIMENSIONS
Case
Outline
Package
Type
Carrier
Dimensions
Cavity
Dimensions
Output
Quantity
Units
Reel
Diameter in
mm
W
mm
P
mm
A0
mm
B0
mm
K0
mm
TT
SOT-23B
3L
8
4
3.15
2.77
1.22
3000
180
LB
SC-70
3L
8
4
2.4
2.4
1.19
3000
180
Standard Reel Component Orientation
Device
Marking
PIN 1
User Direction of Feed
W
P


Số phần tương tự - MCP131-290

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP131-290 MICROCHIP-MCP131-290 Datasheet
296Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP131-290 MICROCHIP-MCP131-290 Datasheet
296Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
More results

Mô tả tương tự - MCP131-290

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP111T-195I MICROCHIP-MCP111T-195I Datasheet
295Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP111 MICROCHIP-MCP111_05 Datasheet
379Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
2005
MCP111T-240E MICROCHIP-MCP111T-240E Datasheet
296Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP111T-475E MICROCHIP-MCP111T-475E Datasheet
296Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP111T-300E MICROCHIP-MCP111T-300E Datasheet
383Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP111 MICROCHIP-MCP111_16 Datasheet
396Kb / 32P
   Micropower Voltage Detector
06/23/16
MCP111 MICROCHIP-MCP111_13 Datasheet
400Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
2004-2013
MCP111 MICROCHIP-MCP111 Datasheet
332Kb / 22P
   Micropower Voltage Detector
2004
logo
Intersil Corporation
ICL7665S INTERSIL-ICL7665S Datasheet
86Kb / 11P
   CMOS Micropower Over/Under Voltage Detector
ICL7665S INTERSIL-ICL7665S_06 Datasheet
354Kb / 14P
   CMOS Micropower Over/Under Voltage Detector
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com