công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP121-300 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP121-300
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower Voltage Detector
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP121-300 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Microchip Technology

Back Button MCP121-300 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP121-300 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP121-300 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP121-300 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP121-300 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP121-300 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP121-300 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP121-300 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP121-300 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 26 page
background image
MCP111/112
DS21889D-page 8
© 2005 Microchip Technology Inc.
Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for VDD = 1V to 5.5V, RPU = 100 kΩ (only MCP111;
see Figure 4-1), TA = -40°C to +125°C.
FIGURE 2-19:
tRPD vs. Temperature
(MCP111-195).
FIGURE 2-20:
tRPD vs. Temperature
(MCP112-300).
FIGURE 2-21:
tRPD vs. Temperature
(MCP112-475).
FIGURE 2-22:
tRPU vs. Temperature
(MCP111-195).
FIGURE 2-23:
tRPU vs. Temperature
(MCP112-300).
FIGURE 2-24:
tRPU vs. Temperature
(MCP112-475).
0
50
100
150
200
250
300
350
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
VDD decreasing from:
VTRIP(max) + 0.25V to VTRIP(min) - 0.25V
VDD decreasing from:
5V - 1.7V
VDD decreasing from:
5V - 0V
MCP111-195
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
VDD decreasing from:
VTRIP(max) + 0.25V to VTRIP(min) - 0.25V
VDD decreasing from:
5V - 2.7V
VDD decreasing from:
5V - 0V
MCP112-300
0
50
100
150
200
250
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
VDD decreasing from:
VTRIP(max) + 0.25V to VTRIP(min) - 0.25V
VDD decreasing from:
5V - 4.4V
VDD decreasing from:
5V - 0V
MCP112-475
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
VDD increasing from:
0V - 2.1V
VDD increasing
from: 0V - 5.5V
VDD increasing from:
0V - 2.8V
VDD increasing
from: 0V - 4.0V
MCP111-195
0
20
40
60
80
100
120
140
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
VDD increasing from:
0V - 3.1V
VDD increasing from:
0V - 5.5V
VDD increasing from:
0V - 3.3V
VDD increasing from:
0V - 4.0V
MCP112-300
0
50
100
150
200
250
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
VDD increasing from:
0V - 4.9V
VDD increasing from:
0V - 5.0V
VDD increasing from:
0V - 5.5V
MCP112-475


Số phần tương tự - MCP121-300

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP121-300 MICROCHIP-MCP121-300 Datasheet
296Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP121-300 MICROCHIP-MCP121-300 Datasheet
296Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP121-300E/LB MICROCHIP-MCP121-300E/LB Datasheet
420Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
2005
MCP121-300E/LB MICROCHIP-MCP121-300E/LB Datasheet
688Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
10/28/13
MCP121-300E/TO MICROCHIP-MCP121-300E/TO Datasheet
420Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
2005
More results

Mô tả tương tự - MCP121-300

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP111T-195I MICROCHIP-MCP111T-195I Datasheet
295Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP111 MICROCHIP-MCP111_05 Datasheet
379Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
2005
MCP111T-240E MICROCHIP-MCP111T-240E Datasheet
296Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP111T-475E MICROCHIP-MCP111T-475E Datasheet
296Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP111T-300E MICROCHIP-MCP111T-300E Datasheet
383Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP111 MICROCHIP-MCP111_16 Datasheet
396Kb / 32P
   Micropower Voltage Detector
06/23/16
MCP111 MICROCHIP-MCP111_13 Datasheet
400Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
2004-2013
MCP111 MICROCHIP-MCP111 Datasheet
332Kb / 22P
   Micropower Voltage Detector
2004
logo
Intersil Corporation
ICL7665S INTERSIL-ICL7665S Datasheet
86Kb / 11P
   CMOS Micropower Over/Under Voltage Detector
ICL7665S INTERSIL-ICL7665S_06 Datasheet
354Kb / 14P
   CMOS Micropower Over/Under Voltage Detector
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com