công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP121-450 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP121-450
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower Voltage Detector
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP121-450 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Microchip Technology

  MCP121-450 Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology MCP121-450 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology MCP121-450 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MCP121-450 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP121-450 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP121-450 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP121-450 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP121-450 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP121-450 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 26 page
background image
MCP111/112
DS21889D-page 4
© 2005 Microchip Technology Inc.
FIGURE 1-1:
Timing Diagram.
AC CHARACTERISTICS
TEMPERATURE CHARACTERISTICS
Electrical Specifications: Unless otherwise indicated, all limits are specified for VDD = 1V to 5.5V, RPU = 100 kΩ
(only MCP111), TA = -40°C to +125°C.
Parameters
Sym
Min
Typ
Max
Units
Conditions
VDD Detect to VOUT Inactive
tRPU
—90
µs
Figure 1-1 and CL = 50 pF
(Note 1)
VDD Detect to VOUT Active
tRPD
130
µs
VDD ramped from VTRIP(MAX) +
250 mV down to VTRIP(MIN)
250 mV, per Figure 1-1,
CL = 50 pF (Note 1)
VOUT Rise Time After VOUT Active
tRT
—5
µs
For VOUT 10% to 90% of final
value per Figure 1-1, CL = 50 pF
(Note 1)
Note 1:
These parameters are for design guidance only and are not 100% tested.
Electrical Specifications: Unless otherwise noted, all limits are specified for VDD = 1V to 5.5V, RPU = 100 kΩ
(only MCP111), TA = -40°C to +125°C.
Parameters
Sym
Min
Typ
Max
Units
Conditions
Temperature Ranges
Specified Temperature Range
TA
-40
+85
°C
MCP1XX-195
Specified Temperature Range
TA
-40
+125
°C
Except MCP1XX-195
Maximum Junction Temperature
TJ
——
+150
°C
Storage Temperature Range
TA
-65
+150
°C
Package Thermal Resistances
Thermal Resistance, 3L-SOT23
θJA
336
°C/W
Thermal Resistance, 3L-SC-70
θJA
340
°C/W
Thermal Resistance, 3L-TO-92
θJA
—131.9
°C/W
Thermal Resistance, 3L-SOT-89
θJA
—110
°C/W
1V
1V
VTRIP
VDD
VOUT
tRPU
VOH
tRT
tRPD
VOL


Số phần tương tự - MCP121-450

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP121-450 MICROCHIP-MCP121-450 Datasheet
296Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP121-450 MICROCHIP-MCP121-450 Datasheet
296Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP121-450E/LB MICROCHIP-MCP121-450E/LB Datasheet
420Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
2005
MCP121-450E/LB MICROCHIP-MCP121-450E/LB Datasheet
688Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
10/28/13
MCP121-450E/TO MICROCHIP-MCP121-450E/TO Datasheet
420Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
2005
More results

Mô tả tương tự - MCP121-450

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP111T-195I MICROCHIP-MCP111T-195I Datasheet
295Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP111 MICROCHIP-MCP111_05 Datasheet
379Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
2005
MCP111T-475E MICROCHIP-MCP111T-475E Datasheet
296Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP111T-300E MICROCHIP-MCP111T-300E Datasheet
383Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP111 MICROCHIP-MCP111_16 Datasheet
396Kb / 32P
   Micropower Voltage Detector
06/23/16
MCP111T-315E MICROCHIP-MCP111T-315E Datasheet
296Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
04/20/05
MCP111 MICROCHIP-MCP111_13 Datasheet
400Kb / 26P
   Micropower Voltage Detector
2004-2013
MCP111 MICROCHIP-MCP111 Datasheet
332Kb / 22P
   Micropower Voltage Detector
2004
logo
Intersil Corporation
ICL7665S INTERSIL-ICL7665S Datasheet
86Kb / 11P
   CMOS Micropower Over/Under Voltage Detector
ICL7665S INTERSIL-ICL7665S_06 Datasheet
354Kb / 14P
   CMOS Micropower Over/Under Voltage Detector
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com