công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS30022 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện TS30022
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Efficiency 1A/2A/3A Current-Mode Synchronous Buck DC/DC Converter, 2MHz and 470mA LDO
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

TS30022 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button TS30022 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers TS30022 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers TS30022 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers TS30022 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers TS30022 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers TS30022 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers TS30022 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers TS30022 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers TS30022 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
TRIUNE SYSTEMS PROPRIETARY & CONFIDENTIAL INFORMATION
- 10 -
TS30021/22/23
Version 1.5
Specifications subject to change
WWW.TRIUNESYSTEMS.COM
Copyright © 2013, Triune Systems, LLC
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
TJ = -40C to 125C, VCC = 12V (unless otherwise noted)
Figure 4. Startup Response
Figure 5. 100mA to 1A Load Step (Vcc=12V, VOUT=1.8V)
Figure 6. 100mA to 2A Load (VCC=12V, VOUT=1.8V)
Figure 7. 100mA to 1A Load Step (VCC=12V, VOUT=3.3V)
Figure 8. 100mA to 2A Load Step (VCC=12V, VOUT=3.3V)
Figure 9. Line Transient Response (VCC=10V to 15V, VOUT=3.3V)


Số phần tương tự - TS30022

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TS30022 ETC2-TS30022 Datasheet
1Mb / 19P
   High Efficiency 1A/2A/3A Current-Mode Synchronous Buck DC/DC Converter, 2MHz and 470mA LDO
TS30022 ETC2-TS30022 Datasheet
1Mb / 19P
   High Efficiency 1A/2A/3A Current-Mode Synchronous Buck DC/DC Converter, 2MHz and 470mA LDO
More results

Mô tả tương tự - TS30022

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TS30023 ETC2-TS30023 Datasheet
1Mb / 19P
   High Efficiency 1A/2A/3A Current-Mode Synchronous Buck DC/DC Converter, 2MHz and 470mA LDO
TS30022 ETC2-TS30022 Datasheet
1Mb / 19P
   High Efficiency 1A/2A/3A Current-Mode Synchronous Buck DC/DC Converter, 2MHz and 470mA LDO
TS30013 ETC2-TS30013 Datasheet
1Mb / 18P
   High Efficiency 1A/2A/3A Current-Mode Synchronous Buck DC/DC Converter, 1MHz
TS30012 ETC2-TS30012 Datasheet
1Mb / 18P
   High Efficiency 1A/2A/3A Current-Mode Synchronous Buck DC/DC Converter, 1MHz
TS30011 ETC2-TS30011 Datasheet
1Mb / 18P
   High Efficiency 1A/2A/3A Current-Mode Synchronous Buck DC/DC Converter, 1MHz
logo
Semtech Corporation
TS30011 SEMTECH-TS30011 Datasheet
3Mb / 18P
   High Efficiency 1A/2A/3A Current-Mode Synchronous Buck DC/DC Converter, 1MHz
logo
List of Unclassifed Man...
TS33002 ETC2-TS33002 Datasheet
1Mb / 12P
   High Efficiency Synchronous 1A/2A DC/DC Buck Converter, 5Mhz
TS33001 ETC2-TS33001 Datasheet
1Mb / 12P
   High Efficiency Synchronous 1A/2A DC/DC Buck Converter, 5Mhz
logo
Semtech Corporation
TS30041Q SEMTECH-TS30041Q Datasheet
1Mb / 18P
   High Efficiency 1A/2A Current-Mode Synchronous Buck Converter, 2.2MHz
logo
AiT Semiconductor Inc.
A7122B AITSEMI-A7122B Datasheet
1Mb / 11P
   DC-DC CONVERTER BUCK (STEP-DOWN) 2A 2MHz SYNCHRONOUS
REV1.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com