công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STL36N55M5 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STL36N55M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 550 V, 0.066 typ., 22.5 A MDmesh V Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STL36N55M5 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STL36N55M5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STL36N55M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STL36N55M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STL36N55M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STL36N55M5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STL36N55M5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STL36N55M5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STL36N55M5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STL36N55M5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
Package mechanical data
STL36N55M5
10/17
Doc ID 022602 Rev 3
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com. ECOPACK
is an ST trademark.


Số phần tương tự - STL36N55M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL36N60M6 STMICROELECTRONICS-STL36N60M6 Datasheet
418Kb / 15P
   N-channel 600 V, 91 m廓 typ., 25 A MDmesh??M6 Power MOSFET in a PowerFLAT??8x8 HV package
Rev 4 - September 2018
More results

Mô tả tương tự - STL36N55M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL57N65M5 STMICROELECTRONICS-STL57N65M5 Datasheet
1Mb / 16P
   N-channel 650 V, 0.061 廓 typ., 22.5 A MDmesh??V Power MOSFET in a PowerFLAT??8x8 HV package
STL45N65M5 STMICROELECTRONICS-STL45N65M5 Datasheet
878Kb / 16P
   N-channel 650 V, 0.075 廓 typ., 22.5 A MDmesh??M5 Power MOSFET in a PowerFLAT??8x8 HV package
October 2015 Rev 2
STL18N55M5 STMICROELECTRONICS-STL18N55M5 Datasheet
900Kb / 14P
   N-channel 550 V, 0.205, 13 A PowerFLAT 8x8 HV MDmesh V Power MOSFET
STL23NM50N STMICROELECTRONICS-STL23NM50N Datasheet
659Kb / 13P
   N-channel 500 V, 0.170 typ., 14 A MDmesh II Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
STL22N60DM6 STMICROELECTRONICS-STL22N60DM6 Datasheet
347Kb / 14P
   N-channel 600 V, 220 m typ., 13 A, MDmesh DM6 Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
February 2022 Rev 1
STL33N60DM2 STMICROELECTRONICS-STL33N60DM2 Datasheet
784Kb / 15P
   N-channel 600 V, 0.115(ohm) typ., 21 A MDmesh DM2 Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
STL33N65M2 STMICROELECTRONICS-STL33N65M2 Datasheet
815Kb / 15P
   N-channel 650 V, 0.124 (ohm0 typ., 20 A MDmesh M2 Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
STL19N60M6 STMICROELECTRONICS-STL19N60M6 Datasheet
575Kb / 14P
   N-channel 600 V, 255 m typ., 11 A MDmesh M6 Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
December 2019 Rev 1
STL45N60DM6 STMICROELECTRONICS-STL45N60DM6 Datasheet
362Kb / 14P
   N-channel 600 V, 0.094 廓 typ., 25 A, MDmesh DM6 Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
July 2020
STL24N60DM2 STMICROELECTRONICS-STL24N60DM2 Datasheet
812Kb / 15P
   N-channel 600 V, 0.195 (ohm) typ., 15 A MDmesh DM2 Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com