công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3DDR32611 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS3DDR32611
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Peak Sink/Source PCDDR3 Termination Regulator with Integrated Isolation Switch and Low Power Mode Operation
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TS3DDR32611 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TS3DDR32611 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TS3DDR32611 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TS3DDR32611 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TS3DDR32611 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS3DDR32611 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS3DDR32611 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS3DDR32611 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3DDR32611 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3DDR32611 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
TS3DDR32611
www.ti.com
SCDS347A – AUGUST 2013 – REVISED SEPTEMBER 2013
DYNAMIC CHARACTERISTICS
TA = –40°C to 85°C, Typical values are at VCC = 3.3V, TA = 25°C (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Switching time between low
tON /OFF
RL = 50Ω, CL = 5pF
VDD = 3.0 V to 3.6 V
100
ns
speed and high speed mode
VDD = 3.0V to 3.6V,
tRAMP(VTT)
VTT ramp time
CVTT= 20 µF
50
µs
IVTT=0
VDD = 3.0V to 3.6V,
tRAMP(VREF)
VREF ramp time
CVREF= 220 nF
30
µs
IVREF =0
Copyright © 2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
5
Product Folder Links :TS3DDR32611


Số phần tương tự - TS3DDR32611

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3DDR32611 TI1-TS3DDR32611 Datasheet
279Kb / 12P
[Old version datasheet]   1A Peak Sink/Source PCDDR3 Termination Regulator with Integrated Isolation Switch and Low Power Mode Operation
TS3DDR32611 TI1-TS3DDR32611_14 Datasheet
279Kb / 12P
[Old version datasheet]   1A Peak Sink/Source PCDDR3 Termination Regulator with Integrated Isolation Switch and Low Power Mode Operation
TS3DDR32611 TI-TS3DDR32611_15 Datasheet
798Kb / 13P
[Old version datasheet]   1A Peak Sink/Source PCDDR3 Termination Regulator with Integrated Isolation Switch and Low Power Mode Operation
More results

Mô tả tương tự - TS3DDR32611

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3DDR32611 TI1-TS3DDR32611_14 Datasheet
279Kb / 12P
[Old version datasheet]   1A Peak Sink/Source PCDDR3 Termination Regulator with Integrated Isolation Switch and Low Power Mode Operation
TS3DDR32611 TI-TS3DDR32611_15 Datasheet
798Kb / 13P
[Old version datasheet]   1A Peak Sink/Source PCDDR3 Termination Regulator with Integrated Isolation Switch and Low Power Mode Operation
logo
Anpec Electronics Corop...
APL5338E ANPEC-APL5338E Datasheet
238Kb / 18P
   2A Peak Sink/Source DDR Termination Regulator
logo
Texas Instruments
TPS51200-EP TI1-TPS51200-EP_17 Datasheet
582Kb / 35P
[Old version datasheet]   Sink and Source DDR Termination Regulator
TPS51200A-Q1_1812 TI1-TPS51200A-Q1_1812 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Sink and Source DDR Termination Regulator
TPS51200A-Q1 TI1-TPS51200A-Q1 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Sink and Source DDR Termination Regulator
logo
SG Micro Corp
SGM2054 SGMICRO-SGM2054 Datasheet
737Kb / 14P
   Sink and Source DDR Termination Regulator
JANUARY2022 - REV.A
logo
Texas Instruments
TPS51200-Q1 TI1-TPS51200-Q1_15 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   Sink and Source DDR Termination Regulator
TPS51200-EP TI1-TPS51200-EP Datasheet
395Kb / 32P
[Old version datasheet]   Sink and Source DDR Termination Regulator
logo
Richtek Technology Corp...
RT9173D RICHTEK-RT9173D Datasheet
223Kb / 13P
   Cost-Effective, Peak 3A Sink/Source Bus Termination Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com