công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8017AR-EVAL bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8017AR-EVAL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual High Output Current High Speed Amplifier
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8017AR-EVAL bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD8017AR-EVAL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8017AR-EVAL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8017AR-EVAL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8017AR-EVAL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8017AR-EVAL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8017AR-EVAL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8017AR-EVAL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD8017AR-EVAL Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD8017AR-EVAL Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
AD8017
–9–
REV. C
FREQUENCY – kHz
+20
–80
–20
–40
–60
0
0
50
100
150
TPC 23. Multitone Power Ratio: VS =
±6 V, 13 dBm
Output Power into 25
FREQUENCY – MHz
0.1
1000
1
10
100
0
–50
–10
–20
–30
–40
–60
–70
–80
–90
–100
TPC 24. CMRR vs. Frequency; VS =
±6 V or VS = ±2.5 V
FREQUENCY – kHz
0.01
100
0.1
110
0.4
0.3
0.1
0
0.2
12
10
6
0
8
4
2
iN
eN
TPC 25. Noise vs. Frequency
SERIES RESISTANCE –
120
20
80
60
40
100
0
24
8
0
6
TPC 26. RS and CL vs. 30% Overshoot
FREQUENCY – MHz
0.1
1000
1
10
100
0
–50
–10
–20
–30
–40
–60
–70
–80
–PSRR
+PSRR
TPC 27. PSRR vs. Frequency; VS =
±6 V or VS = ±2.5 V
FREQUENCY – MHz
0.001
10
0.1
1
1
180
0
120
60
1000
100
100
TRANSIMPEDANCE
PHASE
10
1000
0.01
TPC 28. Open-Loop Transimpedance and Phase vs.
Frequency


Số phần tương tự - AD8017AR-EVAL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8017AR-EVAL AD-AD8017AR-EVAL Datasheet
223Kb / 16P
   Dual High Output Current, High Speed Amplifier
REV. A
AD8017AR-EVAL AD-AD8017AR-EVAL Datasheet
227Kb / 16P
   Dual High Output Current, High Speed Amplifier
REV. C
AD8017AR-EVAL AD-AD8017AR-EVAL Datasheet
410Kb / 17P
   Dual High Output Current, High Speed Amplifier
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD8017AR-EVAL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8017 AD-AD8017_02 Datasheet
227Kb / 16P
   Dual High Output Current, High Speed Amplifier
REV. C
AD8017 AD-AD8017 Datasheet
223Kb / 16P
   Dual High Output Current, High Speed Amplifier
REV. A
AD8017 AD-AD8017_15 Datasheet
441Kb / 17P
   Dual High Output Current, High Speed Amplifier
REV. C
AD8017ARZ AD-AD8017ARZ Datasheet
410Kb / 17P
   Dual High Output Current, High Speed Amplifier
REV. C
logo
National Semiconductor ...
LM7372 NSC-LM7372 Datasheet
417Kb / 15P
   High Speed, High Output Current, Dual Operational Amplifier
logo
Zarlink Semiconductor I...
ZL40162 ZARLINK-ZL40162 Datasheet
598Kb / 32P
   High Output Current High Speed Dual Operational Amplifier
logo
Texas Instruments
LM7372 TI1-LM7372 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   High Speed, High Output Current, Dual Operational Amplifier
logo
Zarlink Semiconductor I...
ZL40166 ZARLINK-ZL40166 Datasheet
723Kb / 33P
   High Output Current High Speed Dual Operational Amplifier
ZL40167 ZARLINK-ZL40167 Datasheet
818Kb / 32P
   High Output Current High Speed Dual Operational Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LM7372 NSC-LM7372_14 Datasheet
1Mb / 26P
   LM7372 High Speed, High Output Current, Dual Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com