công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8004AR-14-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8004AR-14-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 3000 V/mu s, 35 mW Current Feedback Amplifier
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8004AR-14-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Analog Devices

  AD8004AR-14-REEL7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD8004AR-14-REEL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD8004AR-14-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8004AR-14-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8004AR-14-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8004AR-14-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8004AR-14-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8004AR-14-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8004AR-14-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 17 page
background image
REV. C
–2–
AD8004–SPECIFICATIONS
AD8004A
AD8004S
Parameter
Conditions
Min
Typ Max
Min
Typ Max Unit
DYNAMIC PERFORMANCE
–3 dB Bandwidth, N Package
G = +2, RF = 698
185
MHz
G = +1
, RF = 806
250
MHz
Bandwidth for 0.1 dB Flatness
G = +2
30
30
MHz
Slew Rate
G = +2, VO = 4 V Step
3000
3000
V/
µs
G = –2, VO = 4 V Step
2000
2000
V/
µs
Settling Time to 0.1%
G = +2, VO = 2 V Step
21
21
ns
Rise and Fall Time (10% to 90%)
G = +2, VO = 2 V Step
1.8
1.8
ns
NOISE/HARMONIC PERFORMANCE
Total Harmonic Distortion
fC = 5 MHz, VO = 2 V p-p, RL = 1 k
–78
–78
dBc
Crosstalk, R Package, Worst Case
f = 5 MHz, G = +2, RL = 1 k
–69
dB
Crosstalk, N Package, Worst Case
f = 5 MHz, G = +2, RL = 1 k
–64
dB
Input Voltage Noise
f = 10 kHz
1.5
1.5
nV/
√Hz
Input Current Noise
f = 10 kHz, +In
38
38
pA/
√Hz
–In
38
38
pA/
√Hz
Differential Gain Error
NTSC, G = +2, RL = 150
Ω, RF = 1.21 kΩ
0.04
0.04
%
Differential Phase Error
NTSC, G = +2, RL = 150
Ω, RF = 1.21 kΩ
0.10
0.10
Degree
Differential Gain Error
NTSC, G = +2, RL = 1 k
Ω, R
F = 1.21 k
0.01
0.01
%
Differential Phase Error
NTSC, G = +2, RL = 1 k
Ω, RF = 1.21 kΩ
0.04
0.04
Degree
DC PERFORMANCE
Input Offset Voltage
1.0
3.5
1.0
3.5
mV
TMIN to TMAX
1.5
5
1.5
6
mV
Offset Drift
15
15
µV/°C
–Input Bias Current
±35 ±90
±35 ±90 µA
TMIN to TMAX
±110
±120 µA
+Input Bias Current
±40 ±110
±40 ±110 µA
TMIN to TMAX
±120
±130 µA
Open-Loop Transresistance
VO =
±2.5 V
170
290
170
290
k
TMIN to TMAX
220
220
k
INPUT CHARACTERISTICS
Input Resistance
+Input
2
2
M
–Input
50
50
Input Capacitance
+Input
1.5
1.5
pF
Input Common-Mode Voltage Range
3.2
3.2
±V
Common-Mode Rejection Ratio
Offset Voltage
VCM =
±2.5 V
52
58
52
58
dB
–Input Current
VCM =
±2.5 V, TMIN to TMAX
11
µA/V
+Input Current
VCM =
±2.5 V, TMIN to TMAX
12
12
µA/V
OUTPUT CHARACTERISTICS
Output Voltage Swing
RL = 150
3.9
3.9
±V
Output Current
50
50
mA
Short Circuit Current
100
180
100
180
mA
POWER SUPPLY
Operating Range
±2.0
±6.0 ±2.0
±6.0 V
Total Quiescent Current
14
17
14
17
mA
TMIN to TMAX
16
20
16
23
mA
Power Supply Rejection Ratio
∆V
S =
±2 V
56
62
5662
dB
–Input Current
TMIN to TMAX
0.5
0.5
µA/V
+Input Current
TMIN to TMAX
44
µA/V
Specifications subject to change without notice.
(@ TA = +25 C, VS =
5 V, RL = 100
, unless otherwise noted.)


Số phần tương tự - AD8004AR-14-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8004AR-14-REEL7 AD-AD8004AR-14-REEL7 Datasheet
271Kb / 16P
   Quad 3000 V/us, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. B
AD8004AR-14-REEL7 AD-AD8004AR-14-REEL7 Datasheet
501Kb / 16P
   Quad 3000 V/?? 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
AD8004AR-14-REEL7 AD-AD8004AR-14-REEL7 Datasheet
715Kb / 17P
   Quad 3000 V/s, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com