công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5547CRUZ-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5547CRUZ-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual-Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5547CRUZ-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
Data Sheet
AD5547/AD5557
Rev. D | Page 11 of 20
3.0
2.5
10k
100k
1M
10M
100M
2.0
1.5
1.0
0.5
0
CLOCK FREQUENCY (Hz)
0x5555
0x8000
0xFFFF
0x0000
Figure 12. AD5547 Supply Current vs. Clock Frequency
90
70
10
100
1k
10k
100k
1M
50
40
60
80
30
10
20
0
FREQUENCY (Hz)
VDD = 5V ± 10%
VREF = 10V
Figure 13. Power Supply Rejection Ratio (PSRR) vs. Frequency
–160
–140
–120
–100
–80
–60
–40
–20
0
20
0
5
10
15
20
25
FREQUENCY (kHz)
Figure 14. AD5547/AD5557 Analog Total Harmonic Distortion (THD)
LDAC
VOUT
1
2
CH1 5.00V CH2 2.00V
M 200ns
A CH1
2.70V
B CH1
–6.20V
400.00ns
Figure 15. Settling Time from Full Scale to Zero Scale
–3.85
–3.90
–3.95
–4.00
–4.05
–4.10
–4.15
–4.20
–20
–10
0
10
20
30
40
TIME (ns)
Figure 16. AD5547 Midscale Transition and Digital Feedthrough
2
0
–18
–16
–14
–12
–10
–8
–6
–4
–2
10k
100M
FREQUENCY (Hz)
100k
1M
10M
Figure 17. AD5547 Unipolar Reference Multiplying Bandwidth


Số phần tương tự - AD5547CRUZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5547CRUZ-REEL7 AD-AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet
405Kb / 20P
   Dual-Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
REV. D
AD5547CRUZ-REEL7 AD-AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet
412Kb / 20P
   Dual-Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs
REV. D
More results

Mô tả tương tự - AD5547CRUZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5557 AD-AD5557_15 Datasheet
405Kb / 20P
   Dual-Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
REV. D
AD5547 AD-AD5547_15 Datasheet
405Kb / 20P
   Dual-Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
REV. D
AD5547 AD-AD5547 Datasheet
481Kb / 20P
   Dual Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
REV. 0
AD5547BRUZ AD-AD5547BRUZ Datasheet
405Kb / 20P
   Dual-Current Output, Parallel Input, 16 /14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
Rev. D
AD5547CRUZ AD-AD5547CRUZ Datasheet
405Kb / 20P
   Dual-Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
REV. D
AD5546 AD-AD5546 Datasheet
683Kb / 16P
   Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
REV. 0
AD5556CRUZ AD-AD5556CRUZ Datasheet
1Mb / 20P
   Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with Four-Quadrant Resistors
REV. D
AD5546 AD-AD5546_15 Datasheet
1Mb / 20P
   Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with Four-Quadrant Resistors
REV. D
AD5556 AD-AD5556_15 Datasheet
1Mb / 20P
   Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with Four-Quadrant Resistors
REV. D
AD5547CRUZ AD-AD5547CRUZ Datasheet
412Kb / 20P
   Dual-Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs
REV. D
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com