công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5547CRUZ-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5547CRUZ-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual-Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5547CRUZ-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
Data Sheet
AD5547/AD5557
Rev. D | Page 7 of 20
Pin No.
Mnemonic
Function
19
A0
Address Pin 0. Signal level must be ≤V
DD + 0.3 V.
20
A1
Address Pin 1. Signal level must be ≤V
DD + 0.3 V.
21
LDAC
Digital Input Load DAC Control. Signal level must be ≤V
DD + 0.3 V.
22
MSB
Power-On Reset State. MSB = 0 corresponds to zero-scale reset; MSB = 1 corresponds to midscale reset. The
signal level must be ≤V
DD + 0.3 V.
23
RS
Active low resets both input and DAC registers. Resets to zero-scale if MSB = 0 and resets to midscale if MSB = 1.
Signal level must be ≤V
DD + 0.3 V.
29
VDD
Positive Power Supply Input. The specified range of operation is 2.7 V to 5.5 V.


Số phần tương tự - AD5547CRUZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5547CRUZ-REEL7 AD-AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet
405Kb / 20P
   Dual-Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
REV. D
AD5547CRUZ-REEL7 AD-AD5547CRUZ-REEL7 Datasheet
412Kb / 20P
   Dual-Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs
REV. D
More results

Mô tả tương tự - AD5547CRUZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5557 AD-AD5557_15 Datasheet
405Kb / 20P
   Dual-Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
REV. D
AD5547 AD-AD5547_15 Datasheet
405Kb / 20P
   Dual-Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
REV. D
AD5547 AD-AD5547 Datasheet
481Kb / 20P
   Dual Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
REV. 0
AD5547BRUZ AD-AD5547BRUZ Datasheet
405Kb / 20P
   Dual-Current Output, Parallel Input, 16 /14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
Rev. D
AD5547CRUZ AD-AD5547CRUZ Datasheet
405Kb / 20P
   Dual-Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
REV. D
AD5546 AD-AD5546 Datasheet
683Kb / 16P
   Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
REV. 0
AD5556CRUZ AD-AD5556CRUZ Datasheet
1Mb / 20P
   Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with Four-Quadrant Resistors
REV. D
AD5546 AD-AD5546_15 Datasheet
1Mb / 20P
   Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with Four-Quadrant Resistors
REV. D
AD5556 AD-AD5556_15 Datasheet
1Mb / 20P
   Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with Four-Quadrant Resistors
REV. D
AD5547CRUZ AD-AD5547CRUZ Datasheet
412Kb / 20P
   Dual-Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs
REV. D
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com