công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5245BRJ10-RL7 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5245BRJ10-RL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5245BRJ10-RL7 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD5245BRJ10-RL7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD5245BRJ10-RL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5245BRJ10-RL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5245BRJ10-RL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5245BRJ10-RL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5245BRJ10-RL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5245BRJ10-RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5245BRJ10-RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5245BRJ10-RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
AD5245
Rev. B | Page 5 of 20
TIMING CHARACTERISTICS
5 KΩ, 10 KΩ, 50 KΩ, 100 KΩ VERSIONS
VDD = 5 V ± 10% or 3 V ± 10%, VA = VDD, VB = 0 V, –40°C < TA < +125°C, unless otherwise noted.
Table 3.
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Typ1
Max
Unit
I2C INTERFACE TIMING CHARACTERISTICS2, ,3 4 (Specifications Apply to All Parts)
SCL Clock Frequency
fSCL
400
kHz
tBUF Bus Free Time Between STOP and START
t1
1.3
µs
tHD;STA Hold Time (Repeated START)
t2
After this period, the first clock
pulse is generated.
0.6
µs
tLOW Low Period of SCL Clock
t3
1.3
µs
tHIGH High Period of SCL Clock
t4
0.6
µs
tSU;STA Setup Time for Repeated START Condition
t5
0.6
µs
tHD;DAT Data Hold Time
t6
0.9
µs
tSU;DAT Data Setup Time
t7
100
ns
tF Fall Time of Both SDA and SCL Signals
t8
300
ns
tR Rise Time of Both SDA and SCL Signals
t9
300
ns
tSU;STO Setup Time for STOP Condition
t10
0.6
µs
1 Typical specifications represent average readings at 25°C and VDD = 5 V.
2 Guaranteed by design and not subject to production test.
3 See timing diagram (
) for locations of measured values.
Figure 44
4 Standard I2C mode operation guaranteed by design.


Số phần tương tự - AD5245BRJ10-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5245BRJ10-RL7 AD-AD5245BRJ10-RL7 Datasheet
995Kb / 16P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5245BRJ10-RL7 AD-AD5245BRJ10-RL7 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5245BRJ10-RL7 AD-AD5245BRJ10-RL7 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD5245BRJ10-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5245BRJ50 AD-AD5245BRJ50 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
logo
ON Semiconductor
CAT5171 ONSEMI-CAT5171 Datasheet
171Kb / 12P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
August, 2009 ??Rev. 1
logo
Analog Devices
AD5245 AD-AD5245 Datasheet
995Kb / 16P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5245BRJ5 AD-AD5245BRJ5 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5259 AD-AD5259 Datasheet
245Kb / 14P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 256-Position, Digital Potentiometer
Rev. PrJ 7/22/04
AD5243 AD-AD5243 Datasheet
1,012Kb / 20P
   Dual 256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
logo
ON Semiconductor
CAT5271 ONSEMI-CAT5271 Datasheet
191Kb / 13P
   Dual 256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
September, 2009 ??Rev. 1
logo
Analog Devices
AD5245 AD-AD5245_15 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position IC-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5160 AD-AD5160_15 Datasheet
480Kb / 16P
   256-Position SPI-Compatible Digital Potentiometer
REV. C
AD5245BRJZ10-RL7 AD-AD5245BRJZ10-RL7 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C짰-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com