công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMZ31503RUQR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LMZ31503RUQR
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A SIMPLE SWITCHER Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMZ31503RUQR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LMZ31503RUQR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMZ31503RUQR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMZ31503RUQR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMZ31503RUQR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMZ31503RUQR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMZ31503RUQR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMZ31503RUQR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMZ31503RUQR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMZ31503RUQR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 29 page
background image
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
45
46
47
AGND
DNC
AGND
AGND
AGND
DNC
DNC
SS/TR
STSEL
INH/UVLO
PH
PH
PH
PH
PH
PH
INH/UVLO
RT/CLK
DNC
DNC
DNC
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
DNC
DNC
PWRGD
PGND
PGND
LMZ31503
www.ti.com
SNVS992 – JULY 2013
PIN DESCRIPTIONS (continued)
TERMINAL
DESCRIPTION
NAME
NO.
21
24
25
26
VOUT
Output voltage. Connect output capacitors between these pins and PGND.
27
28
29
47
RUQ PACKAGE
47 PINS
(TOP VIEW)
Copyright © 2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: LMZ31503


Số phần tương tự - LMZ31503RUQR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMZ31503RUQR TI1-LMZ31503RUQR Datasheet
973Kb / 29P
[Old version datasheet]   3A SIMPLE SWITCHER Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
More results

Mô tả tương tự - LMZ31503RUQR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMZ31503 TI1-LMZ31503 Datasheet
973Kb / 29P
[Old version datasheet]   3A SIMPLE SWITCHER Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
LMZ31506H TI1-LMZ31506H Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
LMZ31506H TI1-LMZ31506H Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
LMZ31503 TI-LMZ31503_15 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   3A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
LMZ31506H TI-LMZ31506H_15 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
LMZ31520 TI1-LMZ31520 Datasheet
766Kb / 30P
[Old version datasheet]   20A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 3.0V-14.5V Input in QFN Package
LMZ31530 TI1-LMZ31530 Datasheet
768Kb / 30P
[Old version datasheet]   30A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 3.0V-14.5V Input in QFN Package
LMZ31530 TI-LMZ31530_15 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   30A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 3.0V-14.5V Input in QFN Package
LMZ31520 TI-LMZ31520_15 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   20A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 3.0V-14.5V Input in QFN Package
LMZ30606 TI1-LMZ30606 Datasheet
978Kb / 25P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER Power Module with 2.95V-6V Input in QFN Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com