công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM3248 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM3248
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM3248 2.7 MHz, 2.5A Adjustable Boost-Buck DC/DC Converter
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM3248 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button LM3248 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM3248 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM3248 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM3248 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM3248 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM3248 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM3248 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM3248 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM3248 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 31 page
background image
VBATT
IOUT
500mA/DIV
500mV/DIV
50mV/DIV
100µS/DIV
IOUT
500mA/DIV
500mV/DIV
50mV/DIV
100µS/DIV
VBUCK_OUT(AC)
VBATT
VBATT
IOUT
500mA/DIV
500mV/DIV
100mV/DIV
VBUCK_OUT(AC)
100µS/DIV
3.6V to
4.2V
60
65
70
75
80
85
90
95
100
0.01
0.10
1.00
10.00
Load Current (A)
0.4Vout
0.6Vout
0.8Vout
1.0Vout
1.8Vout
2.5Vout
3.0Vout
3.4Vout
C011
60
65
70
75
80
85
90
95
100
0.15
1.50
Load Current (A)
0.8Vout
1.0Vout
1.8Vout
2.5Vout
3.0Vout
3.4Vout
C015
60
65
70
75
80
85
90
95
100
0.15
1.50
Load Current (A)
0.8Vout
1.0Vout
1.8Vout
2.5Vout
3.0Vout
3.4Vout
C014
LM3248
SNVSA01A – JULY 2013 – REVISED SEPTEMBER 2013
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
For all Efficiency vs Load Current graphs, L1=1276AS-H-1R0N, L3=1285AS-H-1R5N.
Efficiency vs Load Current
Efficiency vs Load Current
VBATT=3.7V, MODE=2G, TBOOSTGATE=4.62ms
VBATT=4.0V, MODE=2G, TBOOSTGATE=4.62ms
Figure 15.
Figure 16.
Line Transient
Efficiency vs Load Current
VBATT=4.0V, MODE=2G, BOOST_GATE=LOW
VBATT=3.6V↔4.2V, TR=TF= 10µS, VOUT=1.0V, Load=600mA
Figure 17.
Figure 18.
Load Transient
Load Transient
VBATT=3.0V, VOUT=3.6V, MODE=1.8V, Load=0↔2A,
VBATT=3.8V, VOUT=3.0V, MODE=LOW, Load= 0A↔1.2A,
TR=TF=10µS
TR=TF=10µS
Figure 19.
Figure 20.
12
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM3248


Số phần tương tự - LM3248

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM3248 TI1-LM3248 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LM3248 2.7 MHz, 2.5A Adjustable Boost-Buck DC/DC Converter
REVISED SEPTEMBER 2013
LM3248TME/NOPB TI1-LM3248TME/NOPB Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LM3248 2.7 MHz, 2.5A Adjustable Boost-Buck DC/DC Converter
REVISED SEPTEMBER 2013
LM3248TMX/NOPB TI1-LM3248TMX/NOPB Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LM3248 2.7 MHz, 2.5A Adjustable Boost-Buck DC/DC Converter
REVISED SEPTEMBER 2013
More results

Mô tả tương tự - LM3248

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM3248 TI1-LM3248 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LM3248 2.7 MHz, 2.5A Adjustable Boost-Buck DC/DC Converter
REVISED SEPTEMBER 2013
logo
Linear Technology
LTC3112 LINER-LTC3112_15 Datasheet
683Kb / 32P
   15V, 2.5A Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
logo
SiGe Semiconductor, Inc...
AATIAN28 SIGE-AATIAN28 Datasheet
130Kb / 6P
   1MHz 2.5A Buck DC/DC Converter
logo
STMicroelectronics
STBB1XX STMICROELECTRONICS-STBB1XX Datasheet
1Mb / 20P
   Buck-boost DC-DC converter
February 2009 Rev 1
logo
Murata Manufacturing Co...
LXDC2SCAAB-352 MURATA-LXDC2SCAAB-352 Datasheet
1Mb / 23P
   Buck-Boost DC-DC converter
logo
STMicroelectronics
STBB1-AXX STMICROELECTRONICS-STBB1-AXX Datasheet
1Mb / 24P
   Buck-boost DC-DC converter
October 2014 Rev 4
logo
Anachip Corp
AP1503 ANACHIP-AP1503 Datasheet
151Kb / 5P
   300Khz, 2.5A PWM Buck DC/DC Converter
logo
List of Unclassifed Man...
TD1507 ETC1-TD1507 Datasheet
381Kb / 11P
   2.5A 150KHZ PWM Buck DC/DC Converter
logo
Diodes Incorporated
ZXLD1322 DIODES-ZXLD1322 Datasheet
279Kb / 17P
   BUCK/BOOST MODE DC-DC CONVERTER
AL8811 DIODES-AL8811 Datasheet
496Kb / 11P
   Boost/Buck/Inverting DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com