công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM3248 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM3248
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM3248 2.7 MHz, 2.5A Adjustable Boost-Buck DC/DC Converter
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM3248 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Texas Instruments

Back Button LM3248 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments LM3248 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments LM3248 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments LM3248 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments LM3248 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments LM3248 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments LM3248 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments LM3248 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments LM3248 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 31 page
background image
*All dimensions are nominal
Device
Package Type
Package Drawing
Pins
SPQ
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
LM3248TME/NOPB
DSBGA
YFQ
30
250
210.0
185.0
35.0
LM3248TMX/NOPB
DSBGA
YFQ
30
3000
210.0
185.0
35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
5-Oct-2013
Pack Materials-Page 2


Số phần tương tự - LM3248

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM3248 TI1-LM3248 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LM3248 2.7 MHz, 2.5A Adjustable Boost-Buck DC/DC Converter
REVISED SEPTEMBER 2013
LM3248TME/NOPB TI1-LM3248TME/NOPB Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LM3248 2.7 MHz, 2.5A Adjustable Boost-Buck DC/DC Converter
REVISED SEPTEMBER 2013
LM3248TMX/NOPB TI1-LM3248TMX/NOPB Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LM3248 2.7 MHz, 2.5A Adjustable Boost-Buck DC/DC Converter
REVISED SEPTEMBER 2013
More results

Mô tả tương tự - LM3248

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM3248 TI1-LM3248 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LM3248 2.7 MHz, 2.5A Adjustable Boost-Buck DC/DC Converter
REVISED SEPTEMBER 2013
logo
Linear Technology
LTC3112 LINER-LTC3112_15 Datasheet
683Kb / 32P
   15V, 2.5A Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
logo
SiGe Semiconductor, Inc...
AATIAN28 SIGE-AATIAN28 Datasheet
130Kb / 6P
   1MHz 2.5A Buck DC/DC Converter
logo
STMicroelectronics
STBB1XX STMICROELECTRONICS-STBB1XX Datasheet
1Mb / 20P
   Buck-boost DC-DC converter
February 2009 Rev 1
logo
Murata Manufacturing Co...
LXDC2SCAAB-352 MURATA-LXDC2SCAAB-352 Datasheet
1Mb / 23P
   Buck-Boost DC-DC converter
logo
STMicroelectronics
STBB1-AXX STMICROELECTRONICS-STBB1-AXX Datasheet
1Mb / 24P
   Buck-boost DC-DC converter
October 2014 Rev 4
logo
Anachip Corp
AP1503 ANACHIP-AP1503 Datasheet
151Kb / 5P
   300Khz, 2.5A PWM Buck DC/DC Converter
logo
List of Unclassifed Man...
TD1507 ETC1-TD1507 Datasheet
381Kb / 11P
   2.5A 150KHZ PWM Buck DC/DC Converter
logo
Diodes Incorporated
ZXLD1322 DIODES-ZXLD1322 Datasheet
279Kb / 17P
   BUCK/BOOST MODE DC-DC CONVERTER
AL8811 DIODES-AL8811 Datasheet
496Kb / 11P
   Boost/Buck/Inverting DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com