công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33269T-3.3G Datasheet(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33269T-3.3G
Nội dung chi tiết  800 mA, Adjustable Output,Low Dropout Voltage Regulator
tải về  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
MC33269, NCV33269
http://onsemi.com
5
40
80
120
160
200
240
280
0.35
0.42
0.50
0.63
0.83
1.25
2.50
010
20
30
25
15
5.0
L, LENGTH OF COPPER (mm)
PD(max) for TA = 50C
Minimum
Size Pad
L
L
Free Air
Mounted
Vertically
RqJA
2.0 oz. Copper
Figure 8. SOP−8 Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length
RqJA
2.0 oz.
Copper
Graph represents symmetrical layout
3.0 mm
L
L
PD(max) for TA = 50C
30
50
70
90
110
130
150
170
L, LENGTH OF COPPER (mm)
020
30
50
40
10
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
Figure 9. DPAK Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length
L
2.0 oz. Copper
RqJA
Minimum
Size Pad
Free Air
Mounted
Vertically
PD(max) for TA = 50C
L
40
50
60
70
80
90
100
010
20
30
25
15
5.0
L, LENGTH OF COPPER (mm)
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
Figure 10. SOT−223 Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn