công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33269TG bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33269TG
Giải thích chi tiết về linh kiện  800 mA, Adjustable Output,Low Dropout Voltage Regulator
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33269TG bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33269TG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33269TG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33269TG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33269TG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33269TG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33269TG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33269TG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33269TG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33269TG Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
MC33269, NCV33269
http://onsemi.com
11
PACKAGE DIMENSIONS
SOT−223
ST SUFFIX
CASE 318E−04
ISSUE N
1.5
0.059
mm
inches
SCALE 6:1
3.8
0.15
2.0
0.079
6.3
0.248
2.3
0.091
2.3
0.091
2.0
0.079
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.
SOLDERING FOOTPRINT*
A1
b1
D
E
b
e
e1
4
12
3
0.08 (0003)
A
L1
C
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
HE
DIM
A
MIN
NOM
MAX
MIN
MILLIMETERS
1.50
1.63
1.75
0.060
INCHES
A1
0.02
0.06
0.10
0.001
b
0.60
0.75
0.89
0.024
b1
2.90
3.06
3.20
0.115
c
0.24
0.29
0.35
0.009
D
6.30
6.50
6.70
0.249
E
3.30
3.50
3.70
0.130
e
2.20
2.30
2.40
0.087
0.85
0.94
1.05
0.033
0.064
0.068
0.002
0.004
0.030
0.035
0.121
0.126
0.012
0.014
0.256
0.263
0.138
0.145
0.091
0.094
0.037
0.041
NOM
MAX
L1
1.50
1.75
2.00
0.060
6.70
7.00
7.30
0.264
0.069
0.078
0.276
0.287
HE
e1
0
10
0
10
q
q
L
L
0.20
−−−
−−−
0.008
−−−
−−−


Số phần tương tự - MC33269TG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33269TG ONSEMI-MC33269TG Datasheet
287Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269TG ONSEMI-MC33269TG Datasheet
268Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269TG ONSEMI-MC33269TG Datasheet
268Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269TG ONSEMI-MC33269TG Datasheet
151Kb / 12P
   Adjustable Output Low Dropout Voltage Regulator
August, 2014 ??Rev. 28
More results

Mô tả tương tự - MC33269TG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33269D-33G ONSEMI-MC33269D-33G Datasheet
268Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269DG ONSEMI-MC33269DG Datasheet
268Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269DG ONSEMI-MC33269DG Datasheet
287Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269T-50G ONSEMI-MC33269T-50G Datasheet
268Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269DT-5.0G ONSEMI-MC33269DT-5.0G Datasheet
287Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269 ONSEMI-MC33269 Datasheet
133Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269T-3.3G ONSEMI-MC33269T-3.3G Datasheet
287Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269 ONSEMI-MC33269 Datasheet
268Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269 ONSEMI-MC33269_14 Datasheet
151Kb / 12P
   Adjustable Output Low Dropout Voltage Regulator
August, 2014 ??Rev. 28
logo
Texas Instruments
LM1117 TI1-LM1117_16 Datasheet
2Mb / 36P
[Old version datasheet]   800-mA Low-Dropout Linear Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com