công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M74HCT4852ADTR2G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện M74HCT4852ADTR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog Multiplexers/ Demultiplexers with
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

M74HCT4852ADTR2G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button M74HCT4852ADTR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor M74HCT4852ADTR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor M74HCT4852ADTR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor M74HCT4852ADTR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor M74HCT4852ADTR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor M74HCT4852ADTR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor M74HCT4852ADTR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor M74HCT4852ADTR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor M74HCT4852ADTR2G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
MC74HCT4851A, MC74HCT4852A
http://onsemi.com
6
Channel 1
Channel 2
Channel 3
Channel 4
Channel 5
Channel 6
Channel 7
Channel 8
Common Out
VCC
HCT4051A
Microcontroller
A/D - Input
VCC
5V
6V
5V
Sensor
(8x Identical Circuitry)
Figure 7. Actual Technology
Requires 32 passive components and one extra 6V regulator
to suppress injection current into a standard HCT4051 multiplexer
Channel 1
Channel 2
Channel 3
Channel 4
Channel 5
Channel 6
Channel 7
Channel 8
Common Out
VCC
HCT4851A
Microcontroller
A/D - Input
VCC
5V
Sensor
(8x Identical Circuitry)
Figure 8. MC74HCT4851A Solution
Solution by applying the HCT4851A multiplexer


Số phần tương tự - M74HCT4852ADTR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
M74HCT4852ADTR2G ONSEMI-M74HCT4852ADTR2G Datasheet
166Kb / 14P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers with Injection Current Effect Control with LSTTL Compatible Inputs
April, 2013 ??Rev. 6
M74HCT4852ADTR2G ONSEMI-M74HCT4852ADTR2G Datasheet
139Kb / 14P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers
August, 2016 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - M74HCT4852ADTR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14067B ONSEMI-MC14067B_11 Datasheet
134Kb / 9P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers
June, 2011 ??Rev. 7
MC74VHC4051 ONSEMI-MC74VHC4051_14 Datasheet
159Kb / 16P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
September, 2014 ??Rev. 7
MC14067B ONSEMI-MC14067B_05 Datasheet
124Kb / 10P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
February, 2005 ??Rev. 5
MC74HC4051A ONSEMI-MC74HC4051A Datasheet
400Kb / 16P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers
March, 2000 ??Rev. 1
MC74HCT4051A ONSEMI-MC74HCT4051A_11 Datasheet
207Kb / 16P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
June, 2011 ??Rev. 2
MC74HCT4851A ONSEMI-MC74HCT4851A_16 Datasheet
139Kb / 14P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers
August, 2016 ??Rev. 8
MC74HC4051A ONSEMI-MC74HC4051A_16 Datasheet
180Kb / 17P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers
March, 2016 ??Rev. 8
logo
Motorola, Inc
MC54HC4051A MOTOROLA-MC54HC4051A Datasheet
188Kb / 15P
   ANALOG MULTIPLEXERS/ DEMULTIPLEXERS
logo
ON Semiconductor
MC74HC4053ADTR2G ONSEMI-MC74HC4053ADTR2G Datasheet
222Kb / 17P
   Analog Multiplexers Demultiplexers
February, 2013 ??Rev. 6
MC74VHC4051 ONSEMI-MC74VHC4051 Datasheet
341Kb / 16P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers
March, 2000 ??Rev. 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com