công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74AC646N bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74AC646N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal Transceiver/Register with 3?뭆tate Outputs (Non?뭝nverting)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74AC646N bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74AC646N Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74AC646N Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74AC646N Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74AC646N Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74AC646N Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74AC646N Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74AC646N Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74AC646N Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74AC646N Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
MC74AC646, MC74ACT646
http://onsemi.com
6
AC OPERATING REQUIREMENTS
Symbol
Parameter
VCC*
(V)
74AC
74AC
Unit
Fig.
No.
TA = +25°C
CL = 50 pF
TA = −40°C
to +85°C
CL = 50 pF
Typ
Guaranteed Minimum
ts
Setup Time, HIGH or LOW
3.3
2.0
5.0
5.5
ns
3−9
Bus to Clock
5.0
1.5
4.0
4.5
th
Hold Time, HIGH or LOW
3.3
−1.5
0
0
ns
3−9
Bus to Clock
5.0
−0.5
0.5
1.0
tw
Clock Pulse Width
3.3
2.0
3.5
4.5
ns
3−6
HIGH or LOW
5.0
2.0
3.5
3.5
*Voltage Range 3.3 V is 3.3 V ±0.3 V.
Voltage Range 5.0 V is 5.0 V ±0.5 V.
DC CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
VCC
(V)
74ACT
74ACT
Unit
Conditions
TA = +25°C
TA =
−40°C to
+85°C
Typ
Guaranteed Limits
VIH
Minimum High Level
Input Voltage
4.5
1.5
2.0
2.0
V
VOUT = 0.1 V
5.5
1.5
2.0
2.0
or VCC − 0.1 V
VIL
Maximum Low Level
Input Voltage
4.5
1.5
0.8
0.8
V
VOUT = 0.1 V
5.5
1.5
0.8
0.8
or VCC − 0.1 V
VOH
Minimum High Level
Output Voltage
4.5
4.49
4.4
4.4
V
IOUT = −50 μA
5.5
5.49
5.4
5.4
*VIN = VIL or VIH
4.5
3.86
3.76
V
IOH
−24 mA
5.5
4.86
4.76
−24 mA
VOL
Maximum Low Level
Output Voltage
4.5
0.001
0.1
0.1
V
IOUT = 50 μA
5.5
0.001
0.1
0.1
*VIN = VIL or VIH
4.5
0.36
0.44
V
IOL
24 mA
5.5
0.36
0.44
24 mA
IIN
Maximum Input
Leakage Current
5.5
±0.1
±1.0
μA
VI = VCC, GND
ΔICCT
Additional Max. ICC/Input
5.5
0.6
1.5
mA
VI = VCC − 2.1 V
IOZT
Maximum
3-State
Current
VI (OE) = VIL, VIH
5.5
±0.6
±6.0
μA
VI = VCC, GND
VO = VCC, GND
IOLD
†Minimum Dynamic
Output Current
5.5
75
mA
VOLD = 1.65 V Max
IOHD
5.5
−75
mA
VOHD = 3.85 V Min
ICC
Maximum Quiescent
Supply Current
5.5
8.0
80
μA
VIN = VCC or GND
*All outputs loaded; thresholds on input associated with output under test.
†Maximum test duration 2.0 ms, one output loaded at a time.


Số phần tương tự - MC74AC646N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74AC646N ONSEMI-MC74AC646N Datasheet
82Kb / 12P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
May, 2001 ??Rev. 5
logo
Motorola, Inc
MC74AC646N MOTOROLA-MC74AC646N Datasheet
258Kb / 9P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
logo
ON Semiconductor
MC74AC646N ONSEMI-MC74AC646N Datasheet
161Kb / 11P
   Octal Transceiver/Register with 3?뭆tate Outputs (Non?뭝nverting)
March, 2006 ??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MC74AC646N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74AC646 ONSEMI-MC74AC646_06 Datasheet
161Kb / 11P
   Octal Transceiver/Register with 3?뭆tate Outputs (Non?뭝nverting)
March, 2006 ??Rev. 6
MC74AC652 ONSEMI-MC74AC652 Datasheet
158Kb / 11P
   Octal Transceiver/Register with 3?뭆tate Outputs (Non?묲nverting)
March, 2006 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC74AC652 MOTOROLA-MC74AC652 Datasheet
233Kb / 8P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
MC74AC646 MOTOROLA-MC74AC646 Datasheet
258Kb / 9P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
logo
ON Semiconductor
MC74AC646 ONSEMI-MC74AC646 Datasheet
82Kb / 12P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
May, 2001 ??Rev. 5
MC74AC245 ONSEMI-MC74AC245_06 Datasheet
112Kb / 10P
   Octal Bidirectional Transceiver with 3?뭆tate Inputs/Outputs
November, 2006 ??Rev. 7
logo
Fairchild Semiconductor
74AC646 FAIRCHILD-74AC646 Datasheet
72Kb / 10P
   Octal Transceiver/Register with 3-STATE Outputs
74F646 FAIRCHILD-74F646 Datasheet
78Kb / 9P
   Octal Transceiver/Register with 3-STATE Outputs
74AC646 FAIRCHILD-74AC646_00 Datasheet
82Kb / 9P
   Octal Transceiver/Register with 3-STATE Outputs
logo
ON Semiconductor
MC74AC646 ONSEMI-MC74AC646_15 Datasheet
97Kb / 10P
   Octal Transceiver/Register with 3-State Outputs
March, 2015 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com