công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ULN2068LB bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Allegro MicroSystems

tên linh kiện ULN2068LB
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD 1.5 A DARLINGTON SWITCHES
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Trang chủ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems

ULN2068LB bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Allegro MicroSystems

Back Button ULN2068LB Datasheet HTML 4Page - Allegro MicroSystems ULN2068LB Datasheet HTML 5Page - Allegro MicroSystems ULN2068LB Datasheet HTML 6Page - Allegro MicroSystems ULN2068LB Datasheet HTML 7Page - Allegro MicroSystems ULN2068LB Datasheet HTML 8Page - Allegro MicroSystems ULN2068LB Datasheet HTML 9Page - Allegro MicroSystems ULN2068LB Datasheet HTML 10Page - Allegro MicroSystems ULN2068LB Datasheet HTML 11Page - Allegro MicroSystems ULN2068LB Datasheet HTML 12Page - Allegro MicroSystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
2064 THRU 2069
QUAD 1.5 A DARLINGTON
SWITCHES
www.allegromicro.com
9
ULN2064B, ULN2065B, ULN2068B, and ULN2069B
Dimensions in Inches
(controlling dimensions)
Dimensions in Millimeters
(for reference only)
NOTES:
1. Exact body and lead configuration at vendor’s option within limits shown.
2. Lead spacing tolerance is non-cumulative.
3. Lead thickness is measured at seating plane or below.
4. Webbed lead frame. Leads 4, 5, 12, and 13 are internally one piece.
5. Supplied in standard sticks/tubes of 25 devices.
0.508
0.204
7.62
BSC
Dwg. MA-001-17A mm
10.92
MAX
16
1
8
7.11
6.10
5.33
MAX
1.77
1.15
0.39
MIN
0.558
0.356
2.54
BSC
0.13
MIN
3.81
2.93
9
19.68
18.67
NOTE 4
0.020
0.008
0.300
BSC
Dwg. MA-001-17A in
0.430
MAX
16
1
8
0.280
0.240
0.210
MAX
0.070
0.045
0.015
MIN
0.022
0.014
0.100
BSC
0.005
MIN
0.150
0.115
9
0.775
0.735
NOTE 4


Số phần tương tự - ULN2068LB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
ULN2068 MOTOROLA-ULN2068 Datasheet
125Kb / 6P
   QUAD 1.5 A DARLINGTON SWITCH
ULN2068B MOTOROLA-ULN2068B Datasheet
125Kb / 6P
   QUAD 1.5 A DARLINGTON SWITCH
logo
STMicroelectronics
ULN2068B STMICROELECTRONICS-ULN2068B Datasheet
98Kb / 8P
   50V - 1.5A QUAD DARLINGTON SWITCHES
ULN2068B STMICROELECTRONICS-ULN2068B Datasheet
1,009Kb / 8P
   50V - 1.5A QUAD DARLINGTON SWITCHES
ULN2068B STMICROELECTRONICS-ULN2068B Datasheet
279Kb / 14P
   50 V - 1.5 A quad Darlington switches
More results

Mô tả tương tự - ULN2068LB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ULN2065B STMICROELECTRONICS-ULN2065B Datasheet
827Kb / 7P
   80 V - 1.5 A QUAD DARLINGTON SWITCHES
ULN2064B STMICROELECTRONICS-ULN2064B Datasheet
279Kb / 14P
   50 V - 1.5 A quad Darlington switches
ULN2065B-ULN2067B STMICROELECTRONICS-ULN2065B-ULN2067B Datasheet
133Kb / 7P
   80 V - 1.5 A QUAD DARLINGTON SWITCHES
logo
Motorola, Inc
ULN2068 MOTOROLA-ULN2068 Datasheet
125Kb / 6P
   QUAD 1.5 A DARLINGTON SWITCH
logo
Allegro MicroSystems
ULS-2064H ALLEGRO-ULS-2064H Datasheet
1Mb / 12P
   1.25 A QUAD DARLINGTON SWITCHES
logo
STMicroelectronics
L6220 STMICROELECTRONICS-L6220 Datasheet
231Kb / 12P
   QUAD DARLINGTON SWITCHES
ULN2064B STMICROELECTRONICS-ULN2064B_03 Datasheet
1,009Kb / 8P
   50V - 1.5A QUAD DARLINGTON SWITCHES
logo
Allegro MicroSystems
2878 ALLEGRO-2878 Datasheet
222Kb / 8P
   QUAD HIGH-CURRENT DARLINGTON SWITCHES
logo
STMicroelectronics
ULN2064B-ULN2066B STMICROELECTRONICS-ULN2064B-ULN2066B Datasheet
98Kb / 8P
   50V - 1.5A QUAD DARLINGTON SWITCHES
logo
List of Unclassifed Man...
ULN-2061M ETC2-ULN-2061M Datasheet
3Mb / 163P
   1.5A DARLINGTON SWITCHES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com