công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7WB3306DMR2G bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 7WB3306DMR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Bit Bus Switch
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

7WB3306DMR2G bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  7WB3306DMR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 7WB3306DMR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 7WB3306DMR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 7WB3306DMR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 7WB3306DMR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 7WB3306DMR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 7WB3306DMR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 7WB3306DMR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 7WB3306DMR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
© Semiconductor Components Industries, LLC, 2010
December, 2010 − Rev. 2
1
Publication Order Number:
7WB3306/D
7WB3306
2-Bit Bus Switch
The 7WB3306 is an advanced high−speed low−power 2−bit bus
switch in ultra−small footprints.
Features
High Speed: tPD = 0.25 ns (Max) @ VCC = 4.5 V
3 W Switch Connection Between 2 Ports
Power Down Protection Provided on Inputs
Zero Bounce
TTL−Compatible Control Inputs
Ultra−Small Pb−Free Packages
These are Pb−Free Devices
http://onsemi.com
See detailed ordering and shipping information in the package
dimensions section on page 6 of this data sheet.
ORDERING INFORMATION
MARKING
DIAGRAMS
1
ULLGA8
1.45 x 1.0
CASE 613AA
1
ULLGA8
1.6 x 1.0
CASE 613AB
1
ULLGA8
1.95 x 1.0
CASE 613AC
M
G
AWM
G
AWM
G
UDFN8
MU SUFFIX
CASE 517AJ
1
8
ANM
G
(Note: Microdot may be in either location)
3306
AYWG
G
1
8
Micro8]
DM SUFFIX
CASE 846A
A
= Assembly Location
Y
= Year
W
= Work Week
M
= Date Code
G
= Pb−Free Package
TSSOP8
DT SUFFIX
CASE 948AL
AAA
YWW
A
G
1
8


Số phần tương tự - 7WB3306DMR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
7WB3306DMR2G ONSEMI-7WB3306DMR2G Datasheet
165Kb / 11P
   2-Bit Bus Switch
April, 2010 ??Rev. 0
7WB3306DMR2G ONSEMI-7WB3306DMR2G Datasheet
98Kb / 11P
   2-Bit Bus Switch
October, 2014 ??Rev. 3
More results

Mô tả tương tự - 7WB3306DMR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74CBTLV3306 NEXPERIA-74CBTLV3306 Datasheet
844Kb / 17P
   2-bit bus switch
logo
ON Semiconductor
7WB3305 ONSEMI-7WB3305_14 Datasheet
86Kb / 10P
   2-Bit Bus Switch
October, 2014 ??Rev. 1
7WB3305 ONSEMI-7WB3305 Datasheet
165Kb / 11P
   2-Bit Bus Switch
April, 2010 ??Rev. 0
7WB3125 ONSEMI-7WB3125_14 Datasheet
86Kb / 10P
   2-Bit Bus Switch
October, 2014 ??Rev. 1
7WB3306 ONSEMI-7WB3306_14 Datasheet
98Kb / 11P
   2-Bit Bus Switch
October, 2014 ??Rev. 3
7WB3126 ONSEMI-7WB3126_14 Datasheet
86Kb / 10P
   2-Bit Bus Switch
October, 2014 ??Rev. 1
7WB3126 ONSEMI-7WB3126 Datasheet
165Kb / 11P
   2-Bit Bus Switch
April, 2010 ??Rev. 0
7WB3306 ONSEMI-7WB3306 Datasheet
165Kb / 11P
   2-Bit Bus Switch
April, 2010 ??Rev. 0
7WB3125 ONSEMI-7WB3125 Datasheet
165Kb / 11P
   2-Bit Bus Switch
April, 2010 ??Rev. 0
7WBD3126 ONSEMI-7WBD3126 Datasheet
187Kb / 13P
   2-Bit Translating Bus Switch
February, 2010 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com