công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STW21N90K5 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
STW21N90K5 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
11 / 22 page STB21N90K5, STF21N90K5, STP21N90K5, STW21N90K5 Package mechanical data Doc ID 16744 Rev 6 11/22 Table 9. D²PAK (TO-263) mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 A1 0.03 0.23 b 0.70 0.93 b2 1.14 1.70 c 0.45 0.60 c2 1.23 1.36 D8.95 9.35 D1 7.50 E 10 10.40 E1 8.50 e2.54 e1 4.88 5.28 H 15 15.85 J1 2.49 2.69 L 2.29 2.79 L1 1.27 1.40 L2 1.301.75 R0.4 V2 0° 8° |
Số phần tương tự - STW21N90K5 |
|
Mô tả tương tự - STW21N90K5 |