công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AC04PWRE4 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AC04PWRE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEX INVERTERS
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74AC04PWRE4 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  SN74AC04PWRE4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74AC04PWRE4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74AC04PWRE4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74AC04PWRE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74AC04PWRE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AC04PWRE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AC04PWRE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AC04PWRE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AC04PWRE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
PACKAGE OPTION ADDENDUM
www.ti.com
25-Sep-2013
Addendum-Page 1
PACKAGING INFORMATION
Orderable Device
Status
(1)
Package Type Package
Drawing
Pins Package
Qty
Eco Plan
(2)
Lead/Ball Finish
MSL Peak Temp
(3)
Op Temp (°C)
Device Marking
(4/5)
Samples
5962-87609012A
ACTIVE
LCCC
FK
20
1
TBD
POST-PLATE
N / A for Pkg Type
-55 to 125
5962-
87609012A
SNJ54AC
04FK
5962-8760901CA
ACTIVE
CDIP
J
14
1
TBD
A42
N / A for Pkg Type
-55 to 125
5962-8760901CA
SNJ54AC04J
5962-8760901DA
ACTIVE
CFP
W
14
1
TBD
A42
N / A for Pkg Type
-55 to 125
5962-8760901DA
SNJ54AC04W
SN74AC04D
ACTIVE
SOIC
D
14
50
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
AC04
SN74AC04DBLE
OBSOLETE
SSOP
DB
14
TBD
Call TI
Call TI
-40 to 85
SN74AC04DBR
ACTIVE
SSOP
DB
14
2000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
AC04
SN74AC04DBRE4
ACTIVE
SSOP
DB
14
2000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
AC04
SN74AC04DBRG4
ACTIVE
SSOP
DB
14
2000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
AC04
SN74AC04DE4
ACTIVE
SOIC
D
14
50
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
AC04
SN74AC04DG4
ACTIVE
SOIC
D
14
50
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
AC04
SN74AC04DR
ACTIVE
SOIC
D
14
2500
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
AC04
SN74AC04DRE4
ACTIVE
SOIC
D
14
2500
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
AC04
SN74AC04DRG4
ACTIVE
SOIC
D
14
2500
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
AC04
SN74AC04N
ACTIVE
PDIP
N
14
25
Pb-Free
(RoHS)
CU NIPDAU
N / A for Pkg Type
-40 to 85
SN74AC04N
SN74AC04NE4
ACTIVE
PDIP
N
14
25
Pb-Free
(RoHS)
CU NIPDAU
N / A for Pkg Type
-40 to 85
SN74AC04N
SN74AC04NSR
ACTIVE
SO
NS
14
2000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
AC04


Số phần tương tự - SN74AC04PWRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AC04PWR TI-SN74AC04PWR Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   2-V to 6-V VCC Operation, Inputs Accept Voltages to 6 V
SN74AC04PWR TI1-SN74AC04PWR Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   HEX INVERTERS
More results

Mô tả tương tự - SN74AC04PWRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54ACT04 TI-SN54ACT04_10 Datasheet
656Kb / 17P
[Old version datasheet]   HEX INVERTERS
SN74AHCT04_101 TI-SN74AHCT04_101 Datasheet
997Kb / 23P
[Old version datasheet]   HEX INVERTERS
SN54ACT04 TI-SN54ACT04_09 Datasheet
657Kb / 17P
[Old version datasheet]   HEX INVERTERS
SN54LVU04A_101 TI-SN54LVU04A_101 Datasheet
674Kb / 18P
[Old version datasheet]   HEX INVERTERS
logo
Diodes Incorporated
74LV04A DIODES-74LV04A Datasheet
299Kb / 9P
   HEX INVERTERS
logo
Texas Instruments
SN54LVC04A TI1-SN54LVC04A_15 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   HEX INVERTERS
SN54LVU04 TI1-SN54LVU04_10 Datasheet
118Kb / 6P
[Old version datasheet]   HEX INVERTERS
SN54AC04 TI-SN54AC04 Datasheet
78Kb / 5P
[Old version datasheet]   HEX INVERTERS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LVU04A HITACHI-HD74LVU04A Datasheet
50Kb / 12P
   Hex Inverters
HD74LV04A HITACHI-HD74LV04A Datasheet
52Kb / 13P
   Hex Inverters
HD74HCT04A HITACHI-HD74HCT04A Datasheet
40Kb / 8P
   Hex Inverters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com