công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM185BXH-2.5/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM185BXH-2.5/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N Micropower Voltage Reference Diode
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM185BXH-2.5/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LM185BXH-2.5/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM185BXH-2.5/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM185BXH-2.5/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM185BXH-2.5/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM185BXH-2.5/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM185BXH-2.5/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM185BXH-2.5/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM185BXH-2.5/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM185BXH-2.5/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
LM185-2.5-N, LM285-2.5-N, LM385-2.5-N
SNVS743D – DECEMBER 1999 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Calibration
Calibration
1.
Short LM385-2.5-N, adjust R3 for IOUT=temp at 1.8 μA/°K
1.
Short LM385-2.5-N, adjust R3 for IOUT=temp at 1μA/°K.
2.
Remove short, adjust R2 for correct reading in °F
2.
Remove short, adjust R2 for correct reading in centigrade
Figure 20. 0°C–100°C Thermomemter
Figure 21. 0°F–50°F Thermomemter
Adjustment Procedure
1.
Adjust TC ADJ pot until voltage across R1 equals Kelvin temperature multiplied by the thermocouple Seebeck
coefficient.
2.
Adjust zero ADJ pot until voltage across R2 equals the thermocouple Seebeck coefficient multiplied by 273.2.
Figure 22. Micropower Thermocouple Cold Junction Compensator
Thermocouple Type(1)
Seebeck
R1
R2
Voltage Across R1
Voltage Across R2
Coefficient
(
Ω)
(
Ω)
@25°C
(mV)
(μV/°C)
(mV)
J
52.3
523
1.24k
15.60
14.32
T
42.8
432
1k
12.77
11.78
K
40.8
412
953
Ω
12.17
11.17
S
6.4
63.4
150
Ω
1.908
1.766
(1)
Typical supply current 50
μA
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1999–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM185-2.5-N LM285-2.5-N LM385-2.5-N


Số phần tương tự - LM185BXH-2.5/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM185BXH-2.5/NOPB TI1-LM185BXH-2.5/NOPB Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N Micropower Voltage Reference Diode
LM185BXH-2.5/NOPB TI1-LM185BXH-2.5/NOPB Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N Micropower Voltage Reference Diode
LM185BXH-2.5/NOPB TI1-LM185BXH-2.5/NOPB Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N Micropower Voltage Reference Diode
More results

Mô tả tương tự - LM185BXH-2.5/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM385BZ TI1-LM385BZ Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N Micropower Voltage Reference Diode
LM285BYMX-25 TI1-LM285BYMX-25 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N Micropower Voltage Reference Diode
LM285M-25 TI1-LM285M-25 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N Micropower Voltage Reference Diode
LM385Z-2.5 TI-LM385Z-2.5 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N Micropower Voltage Reference Diode
LM185-2.5-N TI1-LM185-2.5-N_13 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N Micropower Voltage Reference Diode
LM185-2.5-N TI1-LM185-2.5-N Datasheet
313Kb / 18P
[Old version datasheet]   LM185-2.5/LM285-2.5/LM385-2.5 Micropower Voltage Reference Diode
LM385BXM-1.2 TI-LM385BXM-1.2 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N Micropower Voltage Reference Diode
LM185-1.2-N TI1-LM185-1.2-N_13 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N Micropower Voltage Reference Diode
LM185-1.2-N TI1-LM185-1.2-N Datasheet
289Kb / 12P
[Old version datasheet]   LM185-1.2/LM285-1.2/LM385-1.2 Micropower Voltage Reference Diode
LM185-ADJ TI1-LM185-ADJ Datasheet
708Kb / 16P
[Old version datasheet]   LM185/LM285/LM385 Adjustable Micropower Voltage References
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com