công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC0800LCMX bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DAC0800LCMX
Giải thích chi tiết về linh kiện  DAC0800/DAC0802 8-Bit Digital-to-Analog Converters
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DAC0800LCMX bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button DAC0800LCMX Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments DAC0800LCMX Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DAC0800LCMX Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DAC0800LCMX Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DAC0800LCMX Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DAC0800LCMX Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DAC0800LCMX Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments DAC0800LCMX Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments DAC0800LCMX Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
DAC0800, DAC0802
SNAS538C – JUNE 1999 – REVISED FEBRUARY 2013
www.ti.com
TYPICAL APPLICATIONS
Pin numbers represent the PDIP package. The SOIC package pin numbers differ from that of the PDIP package.
IO + IO = IFS for all logic states
For fixed reference, TTL operation, typical values are:
VREF = 10.000V
RREF = 5.000k
R15
≈ RREF
CC = 0.01 μF
VLC = 0V (Ground)
Figure 18. Basic Positive Reference Operation
Figure 19. Recommended Full Scale Adjustment
Figure 20. Basic Negative Reference Operation
Circuit
Pin numbers represent the PDIP package. The SOIC package pin numbers differ from that of the PDIP package.
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1999–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: DAC0800 DAC0802


Số phần tương tự - DAC0800LCMX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
DAC0800LCM NSC-DAC0800LCM Datasheet
344Kb / 11P
   8-Bit Digital-to-Analog Converters
DAC0800LCM NSC-DAC0800LCM Datasheet
780Kb / 14P
   8-Bit Digital-to-Analog Converters
DAC0800LCM NSC-DAC0800LCM Datasheet
637Kb / 9P
   8-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS
logo
Texas Instruments
DAC0800LCM TI-DAC0800LCM Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   DAC0800/DAC0802 8-Bit Digital-to-Analog Converters
More results

Mô tả tương tự - DAC0800LCMX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC0800LCM TI-DAC0800LCM Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   DAC0800/DAC0802 8-Bit Digital-to-Analog Converters
logo
National Semiconductor ...
DAC800 NSC-DAC800 Datasheet
295Kb / 2P
   8 BIT DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS
DAC0800 NSC-DAC0800_51 Datasheet
637Kb / 9P
   8-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS
logo
NXP Semiconductors
TDA8712 PHILIPS-TDA8712 Datasheet
101Kb / 24P
   8-bit digital-to-analog converters
June 1994
logo
National Semiconductor ...
DAC0800 NSC-DAC0800_06 Datasheet
780Kb / 14P
   8-Bit Digital-to-Analog Converters
DAC0800 NSC-DAC0800 Datasheet
344Kb / 11P
   8-Bit Digital-to-Analog Converters
logo
Texas Instruments
TLV5628C TI-TLV5628C Datasheet
214Kb / 14P
[Old version datasheet]   OCTAL 8-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS
TLV5620CDR TI1-TLV5620CDR Datasheet
721Kb / 16P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 8-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS
TLC5602CDWR TI-TLC5602CDWR Datasheet
770Kb / 14P
[Old version datasheet]   VIDEO 8-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS
TLC5602C TI-TLC5602C_15 Datasheet
220Kb / 14P
[Old version datasheet]   VIDEO 8-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com