công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADCMP356YKS-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADCMP356YKS-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Comparators and Reference Circuits
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADCMP356YKS-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADCMP356YKS-REEL7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADCMP356YKS-REEL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADCMP356YKS-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADCMP356YKS-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADCMP356YKS-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADCMP356YKS-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADCMP356YKS-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADCMP356YKS-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADCMP356YKS-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356
Rev. B | Page 5 of 12
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
4
ADCMP350/
ADCMP354/
ADCMP356
GND
OUT
VCC
VIN 1
3
2
Figure 3. Pin Configuration
Table 4. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
1
V
IN
Monitors Analog Input Voltage. Connected to inverting or noninverting input depending on the model number.
2
GND
Ground.
3
OUT
Digital Output. Open-drain or push-pull options depending on the model number.
4
V
CC
Power Supply.


Số phần tương tự - ADCMP356YKS-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADCMP356YKS-REEL7 AD-ADCMP356YKS-REEL7 Datasheet
151Kb / 12P
   Comparators and Reference Circuits
REV. 0
ADCMP356YKS-REEL7 AD-ADCMP356YKS-REEL7 Datasheet
183Kb / 12P
   Comparators and Reference Circuits
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADCMP356YKS-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADCMP354YKSZ-REEL7 AD-ADCMP354YKSZ-REEL7 Datasheet
183Kb / 12P
   Comparators and Reference Circuits
REV. B
ADCMP350 AD-ADCMP350_04 Datasheet
216Kb / 12P
   Comparators and Reference Circuits
REV. 0
ADCMP350 AD-ADCMP350_18 Datasheet
217Kb / 10P
   Comparators and Reference Circuits
ADCMP350YKS-REEL7 AD-ADCMP350YKS-REEL7 Datasheet
151Kb / 12P
   Comparators and Reference Circuits
REV. 0
ADCMP343 AD-ADCMP343_15 Datasheet
346Kb / 12P
   Comparators and Reference with Programmable Hysteresis
REV. A
ADCMP341 AD-ADCMP341_15 Datasheet
346Kb / 12P
   Comparators and Reference with Programmable Hysteresis
REV. A
logo
National Semiconductor ...
LM613 NSC-LM613 Datasheet
1Mb / 22P
   Dual Operational Amplifiers, Dual Comparators, and Adjustable Reference
logo
Analog Devices
ADCMP341 AD-ADCMP341_07 Datasheet
353Kb / 12P
   Dual 0.275% Comparators and Reference with Programmable Hysteresis
REV. 0
logo
Linear Technology
LT6119-1 LINER-LT6119-1_15 Datasheet
337Kb / 28P
   Current Sense Amplifier, Reference and Comparators with POR
LT6119-2 LINER-LT6119-2_15 Datasheet
337Kb / 28P
   Current Sense Amplifier, Reference and Comparators with POR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com