công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8668ARZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8668ARZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8668ARZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD8668ARZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8668ARZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8668ARZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8668ARZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8668ARZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8668ARZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8668ARZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8668ARZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD8668ARZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
AD8665/AD8666/AD8668
Rev. B | Page 9 of 16
Figure 25. VOS Drift (TCVOS) Distribution
Figure 26. Offset Voltage vs. Common-Mode Voltage
Figure 27. Output Saturation Voltage vs. Load Current
Figure 28. Output Saturation Voltage vs. Temperature
Figure 29. Open-Loop Gain and Phase vs. Frequency
Figure 30. Closed-Loop Output Impedance vs. Frequency
30
0
0
10
TCVOS (µV/°C)
25
20
15
10
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VDD = 5V
VCM = 2.5V
–40°C
≤ TA ≤ +125°C
300 AMPLIFIERS
5
–5
–0.5
3.5
INPUT COMMON-MODE VOLTAGE (V)
4
3
2
1
0
–1
–2
–3
–4
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VDD = 5V
TA = 25°C
0.1
0.001
LOAD CURRENT (mA)
0.01
0.1
1
10
20
1
10
100
1000
3000
VDD = 5V
TA = 25°C
VDD TO VOH
SOURCING
VOL
SINKING
120
0
–40
120
TEMPERATURE (°C)
100
80
60
40
20
–20
0
20
40
60
80
100
VDD = 5V
ILOAD = 1mA
VDD TO VOH
SOURCING
VOL
SINKING
80
–20
1k
10M
FREQUENCY (Hz)
10k
100k
1M
60
40
20
0
0
225
45
90
135
180
ФM = 70°
GAIN
PHASE
VDD = 5V
RL = 2kΩ
CL = 10pF
1000
0.01
100
10M
FREQUENCY (Hz)
1k
10k
100k
1M
0.1
1
10
100
VDD = 5V
AV = +100
AV = +10
AV = +1


Số phần tương tự - AD8668ARZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8668ARZ AD-AD8668ARZ Datasheet
524Kb / 16P
   16 V, 4 MHz Rail-to-Rail Output Amplifiers
REV. A
AD8668ARZ-REEL AD-AD8668ARZ-REEL Datasheet
524Kb / 16P
   16 V, 4 MHz Rail-to-Rail Output Amplifiers
REV. A
AD8668ARZ-REEL7 AD-AD8668ARZ-REEL7 Datasheet
524Kb / 16P
   16 V, 4 MHz Rail-to-Rail Output Amplifiers
REV. A
More results

Mô tả tương tự - AD8668ARZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8666 AD-AD8666_15 Datasheet
621Kb / 16P
   16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers
REV. B
AD8665 AD-AD8665_15 Datasheet
621Kb / 16P
   16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers
REV. B
AD8668 AD-AD8668_15 Datasheet
621Kb / 16P
   16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers
REV. B
AD8665 AD-AD8665 Datasheet
524Kb / 16P
   16 V, 4 MHz Rail-to-Rail Output Amplifiers
REV. A
logo
STMicroelectronics
TSX9291 STMICROELECTRONICS-TSX9291 Datasheet
981Kb / 31P
   16 MHz rail-to-rail CMOS 16 V operational amplifiers
TSX920 STMICROELECTRONICS-TSX920 Datasheet
2Mb / 32P
   10 MHz rail-to-rail CMOS 16 V operational amplifiers
January 2016 Rev 4
TSX7192 STMICROELECTRONICS-TSX7192 Datasheet
702Kb / 25P
   Low-power, precision, rail-to-rail, 9.0 MHz, 16 V operational amplifiers
March 2015 Rev 1
logo
Texas Instruments
TLV9741 TI1-TLV9741 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   16-V, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers
logo
STMicroelectronics
TSX711 STMICROELECTRONICS-TSX711 Datasheet
1Mb / 31P
   Low-power, precision, rail-to-rail, 2.7 MHz, 16 V CMOS operational amplifiers
March 2017 Rev 5
logo
Analog Devices
AD8569 AD-AD8569_15 Datasheet
140Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com