công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74HC139AP bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74HC139AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2-to-4 Line Decoder
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC139AP bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74HC139AP Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74HC139AP Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74HC139AP Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC139AP Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC139AP Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC139AP Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC139AP Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
TC74HC139AP/AF
2012-02-29
1
TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74HC139AP,TC74HC139AF
Dual 2-to-4 Line Decoder
The TC74HC139A is a high speed CMOS 2-to-4 LINE
DECODER/DEMULTIPLEXER fabricated with silicon gate
C2MOS technology.
It achieves the high speed operation similar to equivalent
LSTTL while maintaining the CMOS low power dissipation.
The active low enable input can be used for gating or it can be
used as a data input for demultiplexing applications.
When the enable input is held “H”, all four outputs are fixed at
a high logic level independent of the other inputs.
All inputs are equipped with protection circuits against static
discharge or transient excess voltage.
Features
• High speed: tpd = 16 ns (typ.) at VCC = 5 V
• Low power dissipation: ICC = 4 μA (max) at Ta = 25°C
• High noise immunity: VNIH = VNIL = 28% VCC (min)
• Output drive capability: 10 LSTTL loads
• Symmetrical output impedance: |IOH| = IOL = 4 mA (min)
• Balanced propagation delays: tpLH ∼− tpHL
• Wide operating voltage range: VCC (opr) = 2~6 V
• Pin and function compatible with 74LS139
Pin Assignment
TC74HC139AP
TC74HC139AF
Weight
DIP16-P-300-2.54A
: 1.00 g (typ.)
SOP16-P-300-1.27A
: 0.18 g (typ.)


Số phần tương tự - TC74HC139AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC139AP TOSHIBA-TC74HC139AP Datasheet
251Kb / 6P
   DUAL 2 TO 4 LINE DECODER
TC74HC139AP TOSHIBA-TC74HC139AP Datasheet
284Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Line Decoder
TC74HC139AP TOSHIBA-TC74HC139AP_07 Datasheet
284Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Line Decoder
More results

Mô tả tương tự - TC74HC139AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MET139AFK TOSHIBA-TC7MET139AFK_07 Datasheet
181Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Line Decoder
TC74AC139F TOSHIBA-TC74AC139F_12 Datasheet
233Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Line Decoder
TC74ACT139F TOSHIBA-TC74ACT139F_12 Datasheet
232Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Line Decoder
TC74HCT139AF TOSHIBA-TC74HCT139AF_12 Datasheet
217Kb / 7P
   Dual 2-to-4 Line Decoder
TC74VHC139F TOSHIBA-TC74VHC139F_12 Datasheet
230Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Line Decoder
logo
National Semiconductor ...
MM54HCT139 NSC-MM54HCT139 Datasheet
115Kb / 4P
   Dual 2-To-4 Line Decoder
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHCT139AF TOSHIBA-TC74VHCT139AF_07 Datasheet
258Kb / 9P
   Dual 2-to-4 Line Decoder
TC74HC139AP TOSHIBA-TC74HC139AP Datasheet
251Kb / 6P
   DUAL 2 TO 4 LINE DECODER
TC7MH139FK TOSHIBA-TC7MH139FK Datasheet
185Kb / 5P
   DUAL 2-TO-4 LINE DECODER
TC74VHC139F TOSHIBA-TC74VHC139F_07 Datasheet
227Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Line Decoder
TC74AC139P TOSHIBA-TC74AC139P Datasheet
271Kb / 6P
   DUAL 2 - TO - 4 LINE DECODER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com