công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADG608TRU bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices |
|
ADG608TRU bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices |
11 / 12 page ADG608/ADG609 REV. A –11– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 16-Pin Plastic (N-16) 0.840 (21.33) 0.745 (18.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 9 16 18 0.210 (5.33) 0.200 (5.05) 0.125 (3.18) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.150 (3.81) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 16-Pin SOIC (R-16A) 16 9 8 1 0.3937 (10.00) 0.3859 (9.80) 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) PIN 1 SEATING PLANE 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0099 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° 16-Pin TSSOP (RU-16) 16 9 8 1 0.201 (5.10) 0.193 (4.90) PIN 1 SEATING PLANE 0.006 (0.15) 0.002 (0.05) 0.0118 (0.30) 0.0075 (0.19) 0.0256 (0.65) BSC 0.0433 (1.10) MAX 0.0079 (0.20) 0.0035 (0.090) 0.028 (0.70) 0.020 (0.50) 8 ° 0 ° |
Số phần tương tự - ADG608TRU |
|
Mô tả tương tự - ADG608TRU |