công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC124-JR-0710KL bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - YAGEO Corporation

tên linh kiện TC124-JR-0710KL
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARRAY CHIP RESISTORS
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAGEO [YAGEO Corporation]
Trang chủ  http://www.yageo.com
Logo YAGEO - YAGEO Corporation

TC124-JR-0710KL bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - YAGEO Corporation

  TC124-JR-0710KL Datasheet HTML 1Page - YAGEO Corporation TC124-JR-0710KL Datasheet HTML 2Page - YAGEO Corporation TC124-JR-0710KL Datasheet HTML 3Page - YAGEO Corporation TC124-JR-0710KL Datasheet HTML 4Page - YAGEO Corporation TC124-JR-0710KL Datasheet HTML 5Page - YAGEO Corporation TC124-JR-0710KL Datasheet HTML 6Page - YAGEO Corporation TC124-JR-0710KL Datasheet HTML 7Page - YAGEO Corporation TC124-JR-0710KL Datasheet HTML 8Page - YAGEO Corporation TC124-JR-0710KL Datasheet HTML 9Page - YAGEO Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
SERIES
YC/TC
124 (RoHS Compliant)
Chip Resistor Surface Mount
www.yageo.com
Mar 09, 2011 V.3
Product specification
8
9
TEST
TEST METHOD
PROCEDURE
REQUIREMENTS
Solderability
- Wetting
IPC/JEDECJ-STD-002B test B
IEC 60068-2-58
Electrical Test not required
Magnification 50X
SMD conditions:
1st step: method B, aging 4 hours at 155 °C
dry heat
2nd step: leadfree solder bath at 245±3 °C
Dipping time: 3±0.5 seconds
Well tinned (≥95% covered)
No visible damage
- Leaching
IPC/JEDECJ-STD-002B test
D
IEC 60068-2-58
Leadfree solder, 260 °C, 30 seconds
immersion time
No visible damage
- Resistance to
Soldering
Heat
MIL-STD-202G-method
210F
IEC 60068-2-58
Condition B, no pre-heat of samples
Leadfree solder, 270 °C, 10 seconds
immersion time
Procedure 2 for SMD: devices fluxed and
cleaned with isopropanol
±(1%+0.05 Ω)
<50 mΩ for Jumper
No visible damage


Số phần tương tự - TC124-JR-0710KL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
YAGEO Corporation
TC124-JR-07470KL YAGEO-TC124-JR-07470KL Datasheet
332Kb / 9P
   ARRAY CHIP RESISTORS YC/TC 124 (8Pin/4R)
TC124-JR-07470RL YAGEO-TC124-JR-07470RL Datasheet
326Kb / 9P
   ARRAY CHIP RESISTORS
More results

Mô tả tương tự - TC124-JR-0710KL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
YAGEO Corporation
YC102-FR-070RL YAGEO-YC102-FR-070RL Datasheet
861Kb / 12P
   ARRAY CHIP RESISTORS
logo
MERITEK ELECTRONICS COR...
RTA MERITEK-RTA Datasheet
1Mb / 7P
   Chip Resistors Array
logo
YAGEO Corporation
1508227 YAGEO-1508227 Datasheet
326Kb / 9P
   ARRAY CHIP RESISTORS
443424 YAGEO-443424 Datasheet
338Kb / 8P
   ARRAY CHIP RESISTORS
YC164 YAGEO-YC164 Datasheet
338Kb / 8P
   ARRAY CHIP RESISTORS
TC164-JR-071K2L YAGEO-TC164-JR-071K2L Datasheet
338Kb / 8P
   ARRAY CHIP RESISTORS
TC164-JR-07560RL YAGEO-TC164-JR-07560RL Datasheet
338Kb / 8P
   ARRAY CHIP RESISTORS
TC164-JR-0727RL YAGEO-TC164-JR-0727RL Datasheet
338Kb / 8P
   ARRAY CHIP RESISTORS
logo
List of Unclassifed Man...
YC248 ETC2-YC248 Datasheet
327Kb / 8P
   ARRAY CHIP RESISTORS
logo
YAGEO Corporation
TC164-JR-071KL YAGEO-TC164-JR-071KL Datasheet
338Kb / 8P
   ARRAY CHIP RESISTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com