công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD532 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD532
Giải thích chi tiết về linh kiện  Internally Trimmed Integrated Circuit Multiplier
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD532 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD532 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD532 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD532 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD532 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD532 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD532 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD532 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD532 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD532 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
AD532
Rev. D | Page 8 of 16
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
1
0.1
0.01
014
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
PEAK SIGNAL AMPLITUDE (V)
XIN
YIN
Figure 6. Distortion vs. Peak Signal Amplitude
100
1
10
0.1
10
1M
100k
10k
1k
100
FREQUENCY (Hz)
20V p-p SIGNAL
XIN
YIN
Figure 7. Distortion vs. Frequency
1k
10
100
1
100
10M
1M
100k
10k
1k
FREQUENCY (Hz)
Y FEEDTHROUGH
X FEEDTHROUGH
Figure 8. Feedthrough vs. Frequency
70
60
50
40
30
20
10
0
100
10M
1M
100k
10k
1k
FREQUENCY (Hz)
Y COMMON-MODE REJ
(X1 – X2) = +10V
X COMMON-MODE REJ
(Y1 – Y2) = +10V
Figure 9. CMRR vs. Frequency
1
0.1
0.01
10k
10M
1M
100k
FREQUENCY (Hz)
RL = 2kΩ, CL = 1000pF
RL = 2kΩ, CL = 0pF
Figure 10. Frequency Response, Multiplying
10
1
0.1
10k
10M
1M
100k
FREQUENCY (Hz)
VZ = 0.1 × VX sin ωT
VX = 1V
VX = 5V
VX = 10V
Figure 11. Frequency Response, Dividing


Số phần tương tự - AD532

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD532 AD-AD532 Datasheet
136Kb / 7P
   Internally Trimmed Integrated Circuit Multiplier
REV. B
AD532 AD-AD532 Datasheet
559Kb / 17P
   Internally Trimmed Integrated Circuit Multiplier
REV. D
AD5320 AD-AD5320 Datasheet
427Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 uA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. F
AD5320 AD-AD5320 Datasheet
192Kb / 12P
   2.7 V to 5.5 V, 140 uA, Rail-to-Rail Output 12-Bit DAC in a SOT-23
REV. B
AD5320 AD-AD5320 Datasheet
359Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 115 uA, Parallel Interface Single Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD532

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD532 AD-AD532 Datasheet
136Kb / 7P
   Internally Trimmed Integrated Circuit Multiplier
REV. B
AD532 AD-AD532_15 Datasheet
559Kb / 17P
   Internally Trimmed Integrated Circuit Multiplier
REV. D
AD535 AD-AD535_15 Datasheet
1Mb / 6P
   INTERNALLY TRIMMED INTEGRATED CIRCUIT DIVIDER
AD534 AD-AD534 Datasheet
159Kb / 12P
   Internally Trimmed Precision IC Multiplier
REV. B
AD632 AD-AD632 Datasheet
177Kb / 6P
   Internally Trimmed Precision IC Multiplier
REV. A
AD534 AD-AD534_15 Datasheet
530Kb / 21P
   Internally Trimmed Precision IC Multiplier
REV. D
AD632 AD-AD632_15 Datasheet
498Kb / 13P
   Internally Trimmed Precision IC Multiplier
REV. D
AD534JDZ AD-AD534JDZ Datasheet
575Kb / 21P
   Internally Trimmed Precision IC Multiplier
REV. C
AD632ADZ AD-AD632ADZ Datasheet
458Kb / 13P
   Internally Trimmed Precision IC Multiplier
REV. D
logo
Motorola, Inc
MC3419-1 MOTOROLA-MC3419-1 Datasheet
1Mb / 16P
   SUBSCRIBER LOOP INTERFACE CIRCUIT(SLIC) BIPOLASER-TRIMMED INTEGRATED CIRCUIT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com