công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL28134IBZ bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL28134IBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL28134IBZ bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL28134IBZ Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL28134IBZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL28134IBZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL28134IBZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL28134IBZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL28134IBZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL28134IBZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL28134IBZ Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL28134IBZ Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 25 page
background image
ISL28134
8
FN6957.3
December 22, 2011
FIGURE 7. VOS HISTOGRAM VS = 2.5V
FIGURE 8. TCVOS HISTOGRAM VS = 2.5V
FIGURE 9. VOS vs VCM
FIGURE 10. VOS vs SUPPLY VOLTAGE
FIGURE 11. IB vs VCM
FIGURE 12. IOS vs VCM
Typical Performance Curves T
A = +25°C, VCM = 0V Unless otherwise specified. (Continued)
-2.0 -1.5 -1.0 -0.5
-2.5
0
200
400
600
800
1000
1200
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1400
VOS (µV)
Vs = ±1.25V
N = 2325
VCM = 0V
T = -40°C to +125°C
TCVOS (nV/°C)
-8
-6
-4
-2
-10
0
20
40
60
80
100
120
02
4
6
810
Vs = ±1.25V
N = 310
VCM = 0V
T = -40°C to +125°C
COMMON MODE VOLTAGE (V)
-2.4
-1.6
-0.8
0
-3.2
0.8
1.6
2.4
3.2
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Vs = ±2.5V
Vs = ±1.125V
SUPPLY VOLTAGE (V)
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
1.5
2.0
2.5
3.0
1.0
3.5
COMMON MODE VOLTAGE (V)
-2
-1
0
-3
12
3
-200
-100
0
100
200
300
400
500
-400
-300
-500
IB- Vs = ±2.5V
IB- Vs = ±1.125V
IB+ Vs = ±1.125V
IB+ Vs = ±2.5V
COMMON MODE VOLTAGE (V)
-2
-1
0
-3
12
3
Vs = ±2.5V
Vs = ±1.125V
-200
-100
100
200
300
400
500
600


Số phần tương tự - ISL28134IBZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL28134IBZ INTERSIL-ISL28134IBZ Datasheet
1Mb / 25P
   5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precis Op Amp
October 14, 2014
logo
Renesas Technology Corp
ISL28134IBZ RENESAS-ISL28134IBZ Datasheet
1Mb / 25P
   5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp
More results

Mô tả tương tự - ISL28134IBZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL28134_1107 INTERSIL-ISL28134_1107 Datasheet
1Mb / 24P
   5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp
ISL28134 INTERSIL-ISL28134 Datasheet
1Mb / 20P
   5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp
logo
Renesas Technology Corp
ISL28134 RENESAS-ISL28134 Datasheet
1Mb / 25P
   5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp
logo
Intersil Corporation
ISL28134IBZ INTERSIL-ISL28134IBZ Datasheet
1Mb / 25P
   5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precis Op Amp
October 14, 2014
logo
Linear Technology
LT1677 LINER-LT1677 Datasheet
239Kb / 16P
   Low Noise, Rail-to-Rail Precision Op Amp
LT1677 LINER-LT1677_1 Datasheet
548Kb / 20P
   Low Noise, Rail-to-Rail Precision Op Amp
LT1677 LINER-LT1677_15 Datasheet
553Kb / 20P
   Low Noise, Rail-to-Rail Precision Op Amp
LTC1152 LINER-LTC1152 Datasheet
240Kb / 8P
   Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output Zero-Drift Op Amp
LT1152 LINER-LT1152_15 Datasheet
227Kb / 8P
   Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output Zero-Drift Op Amp
logo
Analog Devices
ADA4051-2 AD-ADA4051-2 Datasheet
611Kb / 20P
   1.8 V, Micropower, Zero-Drift, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com