công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện SS12
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 Ampere Schottky Barrier Rectifiers
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

SS12 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  SS12 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor SS12 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor SS12 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor SS12 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor SS12 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor SS12 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
SS12-S100, Rev. A1
Schottky Barrier Rectifiers
(continued)
Typical Characteristics
Forward Current Derating Curve
0
20
40
60
80
100
120
140
0
0.25
0.5
0.75
1
LEAD TEMPERATURE ( C)
º
SINGLE PHASE
HALF WAVE
60Hz
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
P.C.B. MOUNTED
ON 0.2x0.2"(5.0x5.0mm)
COPPER PAD AREAS
Non-Repetitive Surge Current
12
5
10
20
50
100
0
5
10
15
20
25
30
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
8.3ms Single Half Sine-Wave
JEDEC Method
Junction Capacitance
0.1
0.5
1
5
10
50 100
10
20
30
40
50
100
200
400
REVERSE VOLTAGE (V)
T = 25 C
º
J
Forward Characteristics
0
0.2 0.4 0.6 0.8
1
1.2 1.4 1.6 1.8
2
0.1
1
5
10
20
FORWARD VOLTAGE (V)
Pulse Width = 300
µµµµS
1% Duty Cycle
T = 25 C
º
J
SS15 - SS16
SS18 - S100
SS12 - SS14


Số phần tương tự - SS12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SS12 PANJIT-SS12 Datasheet
66Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diode Semiconductor Kor...
SS12 DSK-SS12 Datasheet
179Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SS12 TSC-SS12 Datasheet
138Kb / 2P
   1.0AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
SS12 SAMYANG-SS12 Datasheet
739Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SS12 TSC-SS12 Datasheet
137Kb / 2P
   1.0 AMP. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SS12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
1N5819 FAIRCHILD-1N5819 Datasheet
109Kb / 3P
   1.0 Ampere Schottky Barrier Rectifiers
1N5817 FAIRCHILD-1N5817 Datasheet
36Kb / 2P
   1.0 Ampere Schottky Barrier Rectifiers
1N5819 FAIRCHILD-1N5819 Datasheet
109Kb / 3P
   1.0 Ampere Schottky Barrier Rectifiers
MBRS130L FAIRCHILD-MBRS130L Datasheet
37Kb / 3P
   1.0 Ampere Schottky Power Rectifiers
MBR0540 FAIRCHILD-MBR0540 Datasheet
180Kb / 3P
   1.0 Ampere Schottky Power Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SB120 PANJIT-SB120 Datasheet
45Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE 50 to 100 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
1S2 PANJIT-1S2 Datasheet
45Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
SB120S PANJIT-SB120S Datasheet
46Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Surge Components
1N5817 SURGE-1N5817 Datasheet
66Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS VOLTAGE - 20 to 40 Volts CURRENT - 1.0 Ampere?
logo
Yea Shin Technology Co....
SB1620FCT YEASHIN-SB1620FCT Datasheet
1Mb / 4P
   16 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com