công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7W1431818MDF-T bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện 7W1431818MDF-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  OSCILLATOR Part Numbering System - CMOS
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

7W1431818MDF-T bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  7W1431818MDF-T Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A 5.0V
B 3.3V
C 2.5V
D 1.8V
Supply Voltage
Frequency
7W
7C
7X
8W
8N
Product Family
Example Part Number: 7W-14.31818MBB-T
OSCILLATOR Part Numbering System -
CMOS
7W 14.31818M B
T
-
-
Frequency Stability (over Temp)
B
T Tape & Reel
B Bulk
Packaging Method
Numeric Value. Three digits to the left and right of
the decimal point, in most cases (if repeating
numbers, will state till the second repeating, i.e.
14.318181818 would be 14.31818)
B
±50ppm
(-10 to 70˚C)
C
±100ppm
(-10 to 70˚C)
F
±100ppm
(-40 to 85˚C)


Số phần tương tự - 7W1431818MDF-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
7W1431818MDF-T ETC2-7W1431818MDF-T Datasheet
552Kb / 1P
   OSCILLATOR Part Numbering System - CMOS
More results

Mô tả tương tự - 7W1431818MDF-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
9B-250007W-1431818MB-T ETC2-9B-250007W-1431818MB-T Datasheet
552Kb / 1P
   OSCILLATOR Part Numbering System - CMOS
7C-24576MBA-T ETC2-7C-24576MBA-T Datasheet
552Kb / 1P
   OSCILLATOR Part Numbering System - CMOS
7W-25000MBB-T ETC2-7W-25000MBB-T Datasheet
552Kb / 1P
   OSCILLATOR Part Numbering System - CMOS
8W-20.000MBB-T ETC2-8W-20.000MBB-T Datasheet
552Kb / 1P
   OSCILLATOR Part Numbering System - CMOS
7W-75.000MBB-T ETC2-7W-75.000MBB-T Datasheet
552Kb / 1P
   OSCILLATOR Part Numbering System
9C-24000MAAJ-T ETC2-9C-24000MAAJ-T Datasheet
553Kb / 1P
   Quartz Crystal Part Numbering System - Basic MHz
7B-24.000MAAJ-T ETC2-7B-24.000MAAJ-T Datasheet
550Kb / 1P
   Quartz Crystal Part Numbering System - Basic MHz
9B-25.000MAAJ-B ETC1-9B-25.000MAAJ-B Datasheet
550Kb / 1P
   Quartz Crystal Part Numbering System - Basic MHz
9B-25000MAAJ-B ETC2-9B-25000MAAJ-B Datasheet
604Kb / 1P
   Quartz Crystal Part Numbering System - Basic MHz
7B-32000MAAJ-T ETC2-7B-32000MAAJ-T Datasheet
550Kb / 1P
   Quartz Crystal Part Numbering System - Basic MHz
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com