công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC8830ICDRG4 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DAC8830ICDRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage-Output Digital-to-Analog Converters
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DAC8830ICDRG4 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button DAC8830ICDRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DAC8830ICDRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DAC8830ICDRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DAC8830ICDRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DAC8830ICDRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DAC8830ICDRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments DAC8830ICDRG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments DAC8830ICDRG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments DAC8830ICDRG4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 34 page
background image
www.ti.com
8192
0
65536
57344
49152
40960
32768
24576
16384
Digital Input Code
T
A = +25_ C
V
REF = 5 V
1.00
0.75
0.50
0.25
0
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
8192
0
65536
57344
49152
40960
32768
24576
16384
Digital Input Code
T
A = +25_ C
V
REF = 5 V
1.00
0.75
0.50
0.25
0
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0.75
0.50
0.25
0
−0.25
−0.50
Reference Voltage (V)
0
2
4
6
5
3
1
INL
DNL
0.75
0.50
0.25
0
−0.25
−0.50
Supply Voltage (V)
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
V
REF = 2.5 V
DNL
INL
−60 −40 −20
0
20
40
60
80
140
120
100
Temperature (
_C)
V
REF = 2.5 V
Bipolar Mode
Unipolar Mode
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0
−0.25
−0.50
−0.75
−60 −40 −20
0
20
40
60
80
140
120
100
Temperature (
_C)
V
REF = 2.5 V
Bipolar Mode
Unipolar Mode
0.50
0.25
0
−0.25
−0.50
DAC8830
DAC8831
SLAS449D – FEBRUARY 2005 – REVISED SEPTEMBER 2007
TYPICAL CHARACTERISTICS: VDD = +5 V (continued)
At TA = +25°C and VREF = +2.5 V, unless otherwise noted.
LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
Figure 9.
Figure 10.
LINEARITY ERROR
LINEARITY ERROR
vs REFERENCE VOLTAGE
vs SUPPLY VOLTAGE
Figure 11.
Figure 12.
GAIN ERROR
ZERO-CODE ERROR
vs TEMPERATURE
vs TEMPERATURE
Figure 13.
Figure 14.
Copyright © 2005–2007, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Link(s): DAC8830 DAC8831


Số phần tương tự - DAC8830ICDRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8830ICDR BURR-BROWN-DAC8830ICDR Datasheet
936Kb / 29P
   16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage-Output Digital-to-Analog Converters
More results

Mô tả tương tự - DAC8830ICDRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC8830-EP TI1-DAC8830-EP_16 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage-Output Digital-to-Analog Converters
DAC8830-EP TI1-DAC8830-EP Datasheet
921Kb / 32P
[Old version datasheet]   16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage-Output Digital-to-Analog Converters
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8830 BURR-BROWN-DAC8830 Datasheet
936Kb / 29P
   16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage-Output Digital-to-Analog Converters
logo
Texas Instruments
DAC8832 TI-DAC8832 Datasheet
731Kb / 26P
[Old version datasheet]   16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage-Output Digital-to-Analog Converter
DAC8832 TI1-DAC8832_14 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage-Output Digital-to-Analog Converter
DAC8550 TI1-DAC8550_16 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   16-bit, Ultra-Low Glitch, Voltage Output Digital-To-Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8550 BURR-BROWN-DAC8550 Datasheet
1Mb / 22P
   16-BIT, ULTRA-LOW GLITCH, VOLTAGE OUTPUT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Texas Instruments
DAC8550 TI-DAC8550_15 Datasheet
983Kb / 28P
[Old version datasheet]   16-BIT, ULTRA-LOW GLITCH, VOLTAGE OUTPUT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC8551 TI-DAC8551 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   16-BIT, ULTRA-LOW GLITCH, VOLTAGE OUTPUT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8552 BURR-BROWN-DAC8552 Datasheet
594Kb / 22P
   16-BIT, DUAL CHANNEL, ULTRA-LOW GLITCH VOLTAGE OUTPUT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com