công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HCT7540D bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HCT7540D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal Schmitt trigger buffer/line driver; 3-state; inverting Rev. 4 ??31 December 2012
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HCT7540D bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HCT7540D Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HCT7540D Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HCT7540D Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HCT7540D Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HCT7540D Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HCT7540D Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HCT7540D Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HCT7540D Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74HCT7540D Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
74HC_HCT7540
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2012. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 4 — 31 December 2012
10 of 16
NXP Semiconductors
74HC7540; 74HCT7540
Octal Schmitt trigger buffer/line driver; 3-state; inverting
14. Package outline
Fig 10. Package outline SOT146-1 (DIP20)
UNIT
A
max.
1
2
b1
cD
E
e
MH
L
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
inches
DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)
SOT146-1
99-12-27
03-02-13
A
min.
A
max.
b
Z
max.
w
M E
e 1
1.73
1.30
0.53
0.38
0.36
0.23
26.92
26.54
6.40
6.22
3.60
3.05
0.254
2.54
7.62
8.25
7.80
10.0
8.3
2
4.2
0.51
3.2
0.068
0.051
0.021
0.015
0.014
0.009
1.060
1.045
0.25
0.24
0.14
0.12
0.01
0.1
0.3
0.32
0.31
0.39
0.33
0.078
0.17
0.02
0.13
SC-603
MS-001
MH
c
(e )
1
ME
A
L
A1
w M
b1
e
D
A2
Z
20
1
11
10
b
E
pin 1 index
0
5
10 mm
scale
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm (0.01 inch) maximum per side are not included.
(1)
(1)
(1)
DIP20: plastic dual in-line package; 20 leads (300 mil)
SOT146-1


Số phần tương tự - 74HCT7540D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT7540D NEXPERIA-74HCT7540D Datasheet
270Kb / 15P
   Octal Schmitt trigger buffer/line driver; 3-state; inverting
Rev. 6 - 4 August 2021
More results

Mô tả tương tự - 74HCT7540D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HCT1G14GW-125 PHILIPS-74HCT1G14GW-125 Datasheet
131Kb / 16P
   Inverting Schmitt trigger Rev. 6 ??27 December 2012
Rev. 6-27 December 2012
74HC7540 PHILIPS-74HC7540 Datasheet
55Kb / 7P
   Octal Schmitt trigger buffer/line driver; 3-state; inverting
December 1990
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT7540 NEXPERIA-74HCT7540 Datasheet
270Kb / 15P
   Octal Schmitt trigger buffer/line driver; 3-state; inverting
Rev. 6 - 4 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74HC244D-652 PHILIPS-74HC244D-652 Datasheet
145Kb / 18P
   Octal buffer/line driver; 3-state Rev. 4 ??24 September 2012
Rev. 4-24 September 2012
74HC7541D NXP-74HC7541D Datasheet
554Kb / 17P
   Octal Schmitt trigger buffer/line driver; 3-state
Rev. 3-25 July 2011
74HC7541D NXP-74HC7541D Datasheet
35Kb / 2P
   Octal Schmitt trigger buffer/line driver; 3-state
Rev. 3-25 July 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT7541 NEXPERIA-74HCT7541 Datasheet
253Kb / 14P
   Octal Schmitt trigger buffer/line driver; 3-state
Rev. 8 - 3 August 2021
logo
List of Unclassifed Man...
74HC-HCT7541 ETC2-74HC-HCT7541 Datasheet
118Kb / 5P
   OCTAL SCHMITT TRIGGER BUFFER/LINE DRIVER;3-STATE
logo
NXP Semiconductors
74HC7541 PHILIPS-74HC7541 Datasheet
55Kb / 7P
   Octal Schmitt trigger buffer/line driver; 3-state
December 1990
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC7541-Q100 NEXPERIA-74HC7541-Q100 Datasheet
951Kb / 15P
   Octal Schmitt trigger buffer/line driver; 3-state
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com