công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF13N50T bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF13N50T
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel QFET MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF13N50T bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FQPF13N50T Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50T Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50T Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50T Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50T Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50T Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50T Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50T Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50T Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Gate Charge Test Circuit & Waveform
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms
Charge
V
GS
10V
Q
g
Q
gs
Q
gd
3mA
V
GS
DUT
V
DS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
Charge
V
GS
10V
Q
g
Q
gs
Q
gd
3mA
V
GS
DUT
V
DS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
V
GS
V
DS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
10V
V
DS
R
L
DUT
R
G
V
GS
V
GS
V
DS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
10V
V
DS
R
L
DUT
R
G
V
GS
EAS =L IAS
2
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BV
DSS
VDD
V
DS
BV
DSS
t
p
V
DD
I
AS
V
DS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
L
I D
t
p
EAS =L IAS
2
----
2
1
EAS =L IAS
2
----
2
1
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BV
DSS
VDD
V
DS
BV
DSS
t
p
V
DD
I
AS
V
DS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
L
L
I D
I D
t
p
www.fairchildsemi.com
©20
00 Fairchild Semiconductor Corporation
FQP13N50 / FQPF13N50 Rev. C0


Số phần tương tự - FQPF13N50T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF13N50 FAIRCHILD-FQPF13N50 Datasheet
883Kb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF13N50 FAIRCHILD-FQPF13N50 Datasheet
1Mb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF13N50 ISC-FQPF13N50 Datasheet
306Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
873Kb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
682Kb / 15P
   Power Factor Correction Converter Design
More results

Mô tả tương tự - FQPF13N50T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB5N90 FAIRCHILD-FQB5N90_13 Datasheet
709Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQT7N10TF FAIRCHILD-FQT7N10TF Datasheet
628Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD4N25TM FAIRCHILD-FQD4N25TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQU13N10TU FAIRCHILD-FQU13N10TU Datasheet
867Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD18N20V2 FAIRCHILD-FQD18N20V2_13 Datasheet
737Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD19N10 FAIRCHILD-FQD19N10_13 Datasheet
545Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD13N10 FAIRCHILD-FQD13N10_13 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD19N10L FAIRCHILD-FQD19N10L_13 Datasheet
530Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
FQP6N80C FAIRCHILD-FQP6N80C_13 Datasheet
855Kb / 10P
   N-Channel QFET MOSFET
FQT7N10LTF FAIRCHILD-FQT7N10LTF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com