công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE12S0A0H10PKFC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Delta Electronics, Inc.

tên linh kiện NE12S0A0H10PKFC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.0~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 10Aout
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.

NE12S0A0H10PKFC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Delta Electronics, Inc.

  NE12S0A0H10PKFC Datasheet HTML 1Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0H10PKFC Datasheet HTML 2Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0H10PKFC Datasheet HTML 3Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0H10PKFC Datasheet HTML 4Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0H10PKFC Datasheet HTML 5Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0H10PKFC Datasheet HTML 6Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0H10PKFC Datasheet HTML 7Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0H10PKFC Datasheet HTML 8Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0H10PKFC Datasheet HTML 9Page - Delta Electronics, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
DS_NE12S10A_07092013
3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS CURVES
Figure 1: Converter efficiency vs. output current
(0.59V output voltage, 12V input)
Figure 2: Converter efficiency vs. output current
(0.9V output voltage, 12V input)
Figure 3: Converter efficiency vs. output current
(1.8V output voltage, 12V input)
Figure 4: Converter efficiency vs. output current
(2.5V output voltage, 12V input)
Figure 5: Converter efficiency vs. output current
(3.3V output voltage, 12V input)
Figure 6: Converter efficiency vs. output current
(5.0V output voltage, 12V input)


Số phần tương tự - NE12S0A0H10PKFC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Delta Electronics, Inc.
NE12S0A0H10PNFA DELTA-NE12S0A0H10PNFA Datasheet
607Kb / 12P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.0~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 10Aout
NE12S0A0H10PNFA DELTA-NE12S0A0H10PNFA Datasheet
656Kb / 12P
   Voltage Margining Adjustment
More results

Mô tả tương tự - NE12S0A0H10PKFC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Delta Electronics, Inc.
NE12S0A0V10PNFA DELTA-NE12S0A0V10PNFA Datasheet
607Kb / 12P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.0~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 10Aout
NE12S0A0V06PNFA DELTA-NE12S0A0V06PNFA Datasheet
599Kb / 12P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.0~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 6Aout
NE12S0A0V06PNFA DELTA-NE12S0A0V06PNFA_08 Datasheet
553Kb / 14P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules:3.1~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 6Aout
NE12S0A0V03PNFA DELTA-NE12S0A0V03PNFA Datasheet
1Mb / 13P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.1~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 3Aout
NE12S0A0V06PNFA DELTA-NE12S0A0V06PNFA_09 Datasheet
553Kb / 14P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.1~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 6Aout
NE12S0A0V20PNFA DELTA-NE12S0A0V20PNFA Datasheet
433Kb / 12P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 4.5V~13.8Vin, 0.59V~5.1Vout, 20A
DUS1250EF DELTA-DUS1250EF Datasheet
669Kb / 17P
   DUS1250Ex Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 2.97~13.2Vin, 0.59V-5Vout, 10Aout
D12F200E DELTA-D12F200E_14 Datasheet
620Kb / 14P
   Delphi D12F200 Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 4.5V~13.8Vin, 0.6V~5.0Vout, 40A
D12S05020-1A DELTA-D12S05020-1A_14 Datasheet
596Kb / 13P
   Delphi D12S05020 Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules
D12S400A DELTA-D12S400A_14 Datasheet
733Kb / 13P
   Delphi D12S400 Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com