công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFZ48V bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện IRFZ48V
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEXFET Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRFZ48V bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  IRFZ48V Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRFZ48V Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRFZ48V Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRFZ48V Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRFZ48V Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRFZ48V Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRFZ48V Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRFZ48V Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
IRFZ48V
8
L EAD ASSIG N M E NT S
1 - G A T E
2 - D R A IN
3 - SOURCE
4 - D R A IN
- B -
1.32 (.052)
1.22 (.048)
3X
0.55 (.022)
0.46 (.018)
2.92 (.115)
2.64 (.104)
4.69 (.185 )
4.20 (.165 )
3X
0.93 (.037)
0.69 (.027)
4.06 (.160)
3.55 (.140)
1.15 (.04 5)
M IN
6.47 (.255)
6.10 (.240)
3 .78 (.14 9)
3 .54 (.13 9)
- A -
10.54 (.415)
10.29 (.405)
2.87 (.11 3)
2.62 (.10 3)
15.24 (.60 0)
14.84 (.58 4)
14.09 (.55 5)
13.47 (.53 0)
3X
1 .40 (.0 55)
1 .15 (.0 45)
2.54 (.100)
2X
0.36 (.014)
M
B
A
M
4
1
2
3
NO T ES:
1 DIM E N S IO NING & T O L E RANCIN G PER ANSI Y1 4 .5 M , 1 9 82 .
3 O U T L IN E CONF OR M S TO J E DEC OUT L IN E T O -2 2 0 AB.
2 C O N TR O L LIN G D IM E N S IO N : IN C H
4 H E A T S IN K & LE A D M E A S U R E M E N T S D O NO T INCL UDE BURRS.
Part Marking Information
TO-220AB
Package Outline
TO-220AB Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
PAR T NUM BER
IN T E R N A T IO N A L
R E C T IF IE R
L O G O
EX AM PL E : T H IS IS AN IR F 1 0 1 0
W IT H ASSE M B L Y
L O T C O D E 9 B 1 M
A S SEMBL Y
L O T
C O D E
DA T E C O DE
(YYW W )
YY = YE A R
WW = WE E K
92 4 6
IR F 1 0 1 0
9B
1 M
A
www.kersemi.com


Số phần tương tự - IRFZ48V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRFZ48V IRF-IRFZ48V Datasheet
111Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=72A)
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFZ48V ISC-IRFZ48V Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRFZ48VPBF IRF-IRFZ48VPBF Datasheet
223Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFZ48VPBF KERSEMI-IRFZ48VPBF Datasheet
3Mb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRFZ48VPBF IRF-IRFZ48VPBF Datasheet
223Kb / 8P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
More results

Mô tả tương tự - IRFZ48V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com