công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM03S0505A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Delta Electronics, Inc.

tên linh kiện DM03S0505A
Giải thích chi tiết về linh kiện  3W DC/DC CONVERTER, DIP-Package , High Isolation
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.

DM03S0505A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Delta Electronics, Inc.

  DM03S0505A Datasheet HTML 1Page - Delta Electronics, Inc. DM03S0505A Datasheet HTML 2Page - Delta Electronics, Inc. DM03S0505A Datasheet HTML 3Page - Delta Electronics, Inc. DM03S0505A Datasheet HTML 4Page - Delta Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
DS_DM03S/D_07182012
E-mail: DCDC@delta.com.tw
http://www.delta.com.tw/dcdc
P4
Part Numbering System
D
M
03
S
05
05
A
Form factor
Family series
Watt
Number of
Outputs
Input Voltage
Output Voltage
Option Code
D-DIP
A~Z
01:1W
S - Single
03:3.3V
03:3.3V
A - Std. Functions
P-SIP
02:2W
D- Dual
05: 5V
05: 5V
S-SMD
03:3W
12:12V
12:12V
04:4W
24: 24V
15: 15V
06:6W
48:48V
24: 24V
WARRANTY
Delta offers a three(3) years limited warranty. Complete warranty information is listed on our web site or is available upon request from Delta.
Information furnished by Delta is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Delta for its use, nor for any
infringements of patents or other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under
any patent or patent rights of Delta. Delta reserves the right to revise these specifications at any time, without notice.


Số phần tương tự - DM03S0505A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Delta Electronics, Inc.
DM03S0505A DELTA-DM03S0505A Datasheet
218Kb / 5P
   3W DC/DC CONVERTER, DIP-Package , High Isolation
More results

Mô tả tương tự - DM03S0505A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Delta Electronics, Inc.
DM03S0505A DELTA-DM03S0505A Datasheet
218Kb / 5P
   3W DC/DC CONVERTER, DIP-Package , High Isolation
logo
Minmax Technology Co., ...
MIW1100 MINMAX-MIW1100_15 Datasheet
511Kb / 5P
   DC/DC CONVERTER 3W, DIP-Package
logo
Delta Electronics, Inc.
DE03S DELTA-DE03S Datasheet
211Kb / 4P
   3W DC/DC CONVERTER, DIP-Package
logo
Minmax Technology Co., ...
MDWI03 MINMAX-MDWI03_15 Datasheet
558Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 3W, DIP Package
MIAR03 MINMAX-MIAR03_15 Datasheet
610Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 3W, DIP-Package
logo
Delta Electronics, Inc.
DE03S0503A DELTA-DE03S0503A Datasheet
214Kb / 5P
   3W DC/DC CONVERTER, DIP-Package
logo
Mean Well Enterprises C...
SLC03 MEANWELL-SLC03 Datasheet
103Kb / 4P
   3W DIP Package DC-DC Regulated Converter
SCWN03 MEANWELL-SCWN03 Datasheet
106Kb / 4P
   3W DIP Package DC-DC Regulated Converter
logo
Minmax Technology Co., ...
MDWI03 MINMAX-MDWI03 Datasheet
330Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 3W, DIP-Package Ultra compact DIP-Package
logo
Delta Electronics, Inc.
DU06S DELTA-DU06S Datasheet
215Kb / 4P
   6W DC/DC CONVERTER, DIP-Package, High Isolation
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com