công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LCXU04DTG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LCXU04DTG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Voltage CMOS Unbuffered Hex Inverter
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LCXU04DTG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC74LCXU04DTG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74LCXU04DTG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LCXU04DTG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LCXU04DTG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LCXU04DTG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LCXU04DTG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LCXU04DTG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LCXU04DTG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
MC74LCXU04
http://onsemi.com
3
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Units
VCC
Supply Voltage
Operating
Data Retention Only
2.0
1.5
2.5, 3.3
2.5, 3.3
3.6
3.6
V
VI
Input Voltage
0
5.5
V
VO
Output Voltage (HIGH or LOW State)
0
VCC
V
IOH
HIGH Level Output Current
VCC = 3.0 V − 3.6 V
VCC = 2.7 V − 3.0 V
VCC = 2.3 V − 2.7 V
−18
−12
−8
mA
IOL
LOW Level Output Current
VCC = 3.0 V − 3.6 V
VCC = 2.7 V − 3.0 V
VCC = 2.3 V − 2.7 V
+16
+12
+8
mA
TA
Operating Free−Air Temperature
−40
+85
°C
Dt/DV
Input Transition Rise or Fall Rate, VIN from 0.8 V to 2.0 V, VCC = 3.0 V
0
10
ns/V
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TA = −40°C to +85°C
Symbol
Characteristic
Condition
Min
Max
Units
VIH
HIGH Level Input Voltage (Note 2)
VCC = 2.3 V
1.7
V
VCC = 2.7 V
2.1
VCC = 3.0 V
2.2
VCC = 3.6 V
2.7
VIL
LOW Level Input Voltage (Note 2)
VCC = 2.3 V
0.55
V
VCC = 2.7 V
0.55
VCC = 3.0 V
0.55
VCC = 3.6 V
0.55
VOH
HIGH Level Output Voltage
2.3 V ≤ VCC ≤ 3.6 V; IOL = 100 mA
VCC − 0.2
V
VCC = 2.3 V; IOH = −8 mA
1.8
VCC = 2.7 V; IOH = −12 mA
2.2
VCC = 3.0 V; IOH = −18 mA
2.4
VOL
LOW Level Output Voltage
2.3 V ≤ VCC ≤ 3.6 V; IOL = 100 mA
0.2
V
VCC = 2.3 V; IOL = 8 mA
0.6
VCC = 2.7 V; IOL = 12 mA
0.4
VCC = 3.0 V; IOL = 16 mA
0.5
IOFF
Power Off Leakage Current
VCC = 0, VIN = 5.5 V or VOUT = 5.5 V
10
mA
IIN
Input Leakage Current
VCC = 3.6 V, VIN = 5.5 V or GND
±5
mA
ICC
Quiescent Supply Current
VCC = 3.6 V, VIN = 5.5 V or GND
10
mA
DICC
Increase in ICC per Input
2.3 ≤ VCC ≤ 3.6 V; VIH = VCC − 0.6 V
500
mA
2. These values of VI are used to test DC electrical characteristics only.


Số phần tương tự - MC74LCXU04DTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LCXU04DT ONSEMI-MC74LCXU04DT Datasheet
82Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Unbuffered Hex Inverter With 5 V?뭈olerant Inputs
January, 2005 ??Rev. 6
MC74LCXU04DTR2 ONSEMI-MC74LCXU04DTR2 Datasheet
82Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Unbuffered Hex Inverter With 5 V?뭈olerant Inputs
January, 2005 ??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MC74LCXU04DTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LCX04DTR2G ONSEMI-MC74LCX04DTR2G Datasheet
138Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
October, 2012 ??Rev. 8
logo
STMicroelectronics
74LVQ04 STMICROELECTRONICS-74LVQ04_04 Datasheet
221Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS HEX INVERTER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX04 ONSEMI-MC74LCX04_05 Datasheet
80Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
January, 2005 ??Rev. 4
MC74LCX04 ONSEMI-MC74LCX04_14 Datasheet
110Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
August, 2014 ??Rev. 9
logo
Motorola, Inc
MC74LCX04 MOTOROLA-MC74LCX04 Datasheet
133Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS HEX INVERTER
MC74LVQ04 MOTOROLA-MC74LVQ04 Datasheet
176Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS HEX INVERTER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX04 ONSEMI-MC74LCX04 Datasheet
133Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS HEX INVERTER
REV 1
74LVC06A ONSEMI-74LVC06A_15 Datasheet
94Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
December, 2015 ??Rev. 0
74LVC04A ONSEMI-74LVC04A Datasheet
92Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
September, 2015 ??Rev. 0
74LVC06A ONSEMI-74LVC06A Datasheet
96Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
June, 2015 ??Rev. P0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com