công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM2936Z-3.3 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments |
|
LM2936Z-3.3 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments |
6 / 28 page LM2936 SNOSC48N – JUNE 2000 – REVISED MARCH 2013 www.ti.com Electrical Characteristics for LM2936–5.0 (continued) VIN = 14V, IO = 10 mA, TJ = 25°C, unless otherwise specified. Boldface limits apply over entire operating temperature range Min Typical Max Parameter Conditions Units (1) (2) (1) Shutdown Low Output On, RLOAD = 500Ω 1.1 0.60 V Threshold Voltage, VIL Shutdown High Output Off, VSD = 2.4V, RLOAD = 500Ω 12 μA Current, IIH Quiescent Current Output Off, VSD = 2.4V, RLOAD = 500Ω 30 μA Includes IIH Current 6 Submit Documentation Feedback Copyright © 2000–2013, Texas Instruments Incorporated Product Folder Links: LM2936 |
Số phần tương tự - LM2936Z-3.3 |
|
Mô tả tương tự - LM2936Z-3.3 |