công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM2642 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments |
|
|
LM2642 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments |
8 / 31 page VIN+ 4.5V-20V GND UV_DELAY PGOOD1 ON/SS1 ON/SS2 COMP1 COMP2 VLIN5 VDD1 VDD2 SGND FB2 LDRV2 CBOOT2 SW2 HDRV2 RSNS2 KS2 ILIM2 FB1 PGND LDRV1 CBOOT1 SW1 HDRV1 RSNS1 KS1 ILIM1 VIN IC1 LM2642 + + + + VDD VDD VIN VLIN5 Vout 1.8V/14A GND C8 C23 220uF 220uF 220uF C22 220uF C9 C25 0.1uF D3B L2 3u6H 4R7 R33 D5 Q4 Q3 R16 100R 100R R14 R13 11K C15 100pF C17 C16 10uF 22uF 10nF 100pF C13 C14 C2 C3 C5 C6 C7 R1 R2 R7 R6 C4 R32 L1 D4 Q2 R10 R11 D3A 3u6H 9k 20k 0.1uF 4R7 Q1 100R 100R 11k 12m R15 12m 10nF 100pF 100pF 22uF 10uF 2.2nF 470pF 20k 4R7 1uF 4.7uF R27 C27 C26 R23 C19 C18 C11 22nF S1 R28 220K C34 0.1uF C1 1uF PGOOD1 ON1/2 LM2642 SNVS203I – MAY 2002 – REVISED APRIL 2013 www.ti.com Figure 3. Typical Single Channel Application Circuit 8 Submit Documentation Feedback Copyright © 2002–2013, Texas Instruments Incorporated Product Folder Links: LM2642 |
Số phần tương tự - LM2642 |
|
Mô tả tương tự - LM2642 |