công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM239A bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM239A
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM239A bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM239A Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM239A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM239A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM239A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM239A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM239A Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM239A Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM239A Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM239A Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 33 page
background image
-1
0
1
2
3
4
5
6
-0.3
0
0.25 0.5 0.75
1
1.25 1.5 1.75
2
2.25
t – Time – µs
Overdrive = 5 mV
Overdrive = 100 mV
Overdrive = 20 mV
-1
0
1
2
3
4
5
6
-0.3
0
0.25 0.5 0.75
1
1.25 1.5 1.75
2
2.25
t – Time – µs
Overdrive = 5 mV
Overdrive = 100 mV
Overdrive = 20 mV
LM139, LM239, LM339
LM139A, LM239A, LM339A
LM2901, LM2901AV, LM2901V
www.ti.com
SLCS006S – OCTOBER 1979 – REVISED AUGUST 2012
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
RESPONSE TIME FOR VARIOUS OVERDRIVES
RESPONSE TIME FOR VARIOUS OVERDRIVES
NEGATIVE TRANSITION
POSITIVE TRANSITION
Copyright © 1979–2012, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LM139 LM239 LM339 LM139A LM239A LM339A LM2901 LM2901AV LM2901V


Số phần tương tự - LM239A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
LM239A PHILIPS-LM239A Datasheet
75Kb / 10P
   Quad voltage comparator
1995 Nov 27
logo
STMicroelectronics
LM239A STMICROELECTRONICS-LM239A Datasheet
163Kb / 10P
   LOWPOWER QUAD VOLTAGE COMPARATORS
logo
Texas Instruments
LM239A TI-LM239A Datasheet
518Kb / 19P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM239A TI-LM239A Datasheet
587Kb / 23P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM239A TI-LM239A Datasheet
743Kb / 25P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
More results

Mô tả tương tự - LM239A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM139 TI-LM139_06 Datasheet
587Kb / 23P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139-MIL TI1-LM139-MIL Datasheet
478Kb / 19P
[Old version datasheet]   Quad Differential Comparators
LM139A TI1-LM139A Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139 TI1-LM139_14 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
OPA843IDBVRG4 TI1-OPA843IDBVRG4 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139 TI-LM139 Datasheet
518Kb / 19P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
logo
Estek Electronics Co. L...
ET-LM339 ESTEK-ET-LM339 Datasheet
277Kb / 6P
   Quad Differential Comparators
logo
Texas Instruments
LM139 TI-LM139_07 Datasheet
743Kb / 25P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139 TI1-LM139_15 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   Quad Differential Comparators
LM111 TI1-LM111_15 Datasheet
2Mb / 38P
[Old version datasheet]   Quad Differential Comparators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com