công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4951SD bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM4951SD
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM4951 Wide Voltage Range 1.8 Watt Audio Amplifier
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM4951SD bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LM4951SD Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM4951SD Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM4951SD Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM4951SD Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM4951SD Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM4951SD Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM4951SD Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM4951SD Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM4951SD Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
20
20k
FREQUENCY (Hz)
-100
+0
10k
1k
2k
5k
50 100 200 500
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
20
100
1k
20k
FREQUENCY (Hz)
-60
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
+0
-55
-50
10k
-47.5
-42.5
-37.5
-32.5
-27.5
-22.5
-17.5
-12.5
-7.5
-2.5
-57.5
-52.5
200
2k
500
5k
50
20
20k
FREQUENCY (Hz)
-100
+0
10k
1k
2k
5k
50 100 200 500
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
20
100
1k
20k
FREQUENCY (Hz)
-60
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
+0
-55
-50
10k
-47.5
-42.5
-37.5
-32.5
-27.5
-22.5
-17.5
-12.5
-7.5
-2.5
-57.5
-52.5
200
2k
500
5k
50
20
20k
FREQUENCY (Hz)
-100
+0
10k
1k
2k
5k
50 100 200 500
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
20
100
1k
20k
FREQUENCY (Hz)
-60
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
+0
-55
-50
10k
-47.5
-42.5
-37.5
-32.5
-27.5
-22.5
-17.5
-12.5
-7.5
-2.5
-57.5
-52.5
200
2k
500
5k
50
LM4951
SNAS244N – AUGUST 2004 – REVISED MAY 2013
www.ti.com
Typical Performance Characteristics (continued)
Power Supply Rejection vs Frequency
Power Supply Rejection vs Frequency
VDD = 3.3V, AV = 6dB, VRIPPLE = 200mVP-P
VDD = 3.3V, AV = 26dB, VRIPPLE = 200mVP-P
Input Terminated into 10
Input Terminated into 10
Figure 16.
Figure 17.
Power Supply Rejection vs Frequency
Power Supply Rejection vs Frequency
VDD = 5V, AV = 6dB, VRIPPLE = 200mVP-P
VDD = 5V, AV = 26dB, VRIPPLE = 200mVP-P
Input Terminated into 10
Input Terminated into 10
Figure 18.
Figure 19.
Power Supply Rejection vs Frequency
Power Supply Rejection vs Frequency
VDD = 7.5V, AV = 6dB, VRIPPLE = 200mVP-P
VDD = 7.5V, AV = 26dB, VRIPPLE = 200mVP-P
Input Terminated into 10
Input Terminated into 10
Figure 20.
Figure 21.
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2004–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM4951


Số phần tương tự - LM4951SD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM4951SD/NOPB TI1-LM4951SD/NOPB Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   Wide Voltage Range 1.8 Watt Audio Amplifier
LM4951SDX/NOPB TI1-LM4951SDX/NOPB Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   Wide Voltage Range 1.8 Watt Audio Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LM4951SD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM4951 TI1-LM4951 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   Wide Voltage Range 1.8 Watt Audio Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LM4951 NSC-LM4951 Datasheet
1Mb / 18P
   Wide Voltage Range 1.8 Watt Audio Amplifier
LM4951A NSC-LM4951A Datasheet
1Mb / 20P
   Wide Voltage Range 1.8 Watt Audio Amplifier With Short Circuit Protection
logo
Texas Instruments
LM4951A TI1-LM4951A_14 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   Wide Voltage Range 1.8 Watt Audio Amplifier With Short Circuit Protection
logo
Unisonic Technologies
PA4894 UTC-PA4894_15 Datasheet
494Kb / 11P
   1.8 WATT DIFFERENTIAL AUDIO POWER AMPLIFIER
PA4894 UTC-PA4894 Datasheet
494Kb / 11P
   1.8 WATT DIFFERENTIAL AUDIO POWER AMPLIFIER WITH SELECTABLE SHUTDOWN
logo
ON Semiconductor
NCP4894 ONSEMI-NCP4894 Datasheet
164Kb / 18P
   1.8 Watt Differential Audio Power Amplifier with Selectable Shutdown
November, 2005 ??Rev. 8
NCP4894 ONSEMI-NCP4894_07 Datasheet
171Kb / 19P
   1.8 Watt Differential Audio Power Amplifier with Selectable Shutdown
January, 2007 ??Rev. 9
logo
First Components Intern...
MB3800 FCI-MB3800 Datasheet
63Kb / 4P
   Wide supply voltage operating range: 1.8 to 15 V
logo
Cypress Semiconductor
MB3800 CYPRESS-MB3800 Datasheet
578Kb / 21P
   Wide supply voltage operating range: 1.8 V to 15 V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com