công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM22670QTJE-5.0 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM22670QTJE-5.0
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM22670/LM22670Q 42V, 3A SIMPLE SWITCHER, Step-Down Voltage Regulator with
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM22670QTJE-5.0 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LM22670QTJE-5.0 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM22670QTJE-5.0 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM22670QTJE-5.0 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM22670QTJE-5.0 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM22670QTJE-5.0 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM22670QTJE-5.0 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM22670QTJE-5.0 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM22670QTJE-5.0 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM22670QTJE-5.0 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 29 page
background image
LM22670
SNVS584O – SEPTEMBER 2008 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Typical Performance Characteristics (continued)
Unless otherwise specified the following conditions apply: Vin = 12V, TJ = 25°C.
Standby Quiescent Current vs Input Voltage
Normalized Feedback Voltage vs Temperature
Figure 9.
Figure 10.
Normalized Feedback Voltage vs Input Voltage
Switching Frequency vs RT/SYNC Resistor
Figure 11.
Figure 12.
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2008–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM22670


Số phần tương tự - LM22670QTJE-5.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM22670QTJE-5.0/NOPB TI1-LM22670QTJE-5.0/NOPB Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   LM22670/LM22670Q 42V, 3A SIMPLE SWITCHER, Step-Down Voltage Regulator
LM22670QTJE-5.0/NOPB TI1-LM22670QTJE-5.0/NOPB Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   42-V, 3-A SIMPLE SWITCHER, Step-Down Voltage Regulator With Features
More results

Mô tả tương tự - LM22670QTJE-5.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM22670TJE-5 TI1-LM22670TJE-5 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   LM22670/LM22670Q 42V, 3A SIMPLE SWITCHER, Step-Down Voltage Regulator
LM25576 TI1-LM25576_17 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 42V, 3A Step-Down Switching Regulator
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
S5ELM2576 SECOS-S5ELM2576 Datasheet
967Kb / 8P
   Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator
logo
Cystech Electonics Corp...
PL2576-XXXF5 CYSTEKEC-PL2576-XXXF5 Datasheet
223Kb / 10P
   Simple Switcher 3A Step- Down Voltage Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM2576 NSC-LM2576 Datasheet
639Kb / 24P
   SIMPLE SWITCHER 3A Step-Down Voltage Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
AE2576 ETC-AE2576 Datasheet
569Kb / 11P
   SIMPLE SWITCHER 3A Step-Down Voltage Regulator
Jan.2010 V1.2
logo
Cystech Electonics Corp...
LM2576-XXE5 CYSTEKEC-LM2576-XXE5 Datasheet
340Kb / 12P
   Simple Switcher 3A Step- Down Voltage Regulator
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
S5ULM2576 SECOS-S5ULM2576 Datasheet
998Kb / 8P
   Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator
logo
GTM CORPORATION
G5ELM2576 GTM-G5ELM2576 Datasheet
358Kb / 7P
   Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator
G5ULM2576 GTM-G5ULM2576 Datasheet
356Kb / 7P
   Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com