công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM5574QMTX bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM5574QMTX
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM5574/LM5574-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 75V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM5574QMTX bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  LM5574QMTX Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM5574QMTX Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM5574QMTX Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM5574QMTX Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM5574QMTX Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM5574QMTX Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM5574QMTX Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM5574QMTX Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM5574QMTX Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 28 page
background image
LM5574, LM5574-Q1
www.ti.com
SNVS478F – JANUARY 2007 – REVISED APRIL 2013
Electrical Characteristics (continued)
Specifications with standard typeface are for TJ = 25°C, and those with boldface type apply over full Operating Junction
Temperature range. VIN = 48V, RT = 32.4kΩ unless otherwise stated.
(1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Units
ERROR AMPLIFIER
Feedback Voltage
Vfb = COMP
1.207
1.225
1.243
V
FB Bias Current
17
nA
DC Gain
70
dB
COMP Sink / Source Current
3
mA
Unity Gain Bandwidth
3
MHz
DIODE SENSE RESISTANCE
DSENSE
250
m
THERMAL SHUTDOWN
Tsd
Thermal Shutdown Threshold
165
°C
Thermal Shutdown Hysteresis
25
°C
THERMAL RESISTANCE
θJC
Junction to Case
30
°C/W
θJA
Junction to Ambient
90
°C/W
Copyright © 2007–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
5
Product Folder Links: LM5574 LM5574-Q1


Số phần tương tự - LM5574QMTX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM5574QMTX NSC-LM5574QMTX Datasheet
446Kb / 22P
   SIMPLE SWITCHER 75V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
logo
Texas Instruments
LM5574QMTX/NOPB TI1-LM5574QMTX/NOPB Datasheet
1,018Kb / 33P
[Old version datasheet]   Simple Switcher 75 V 0.5 A Step-Down Switching Regulator
LM5574QMTX/NOPB TI1-LM5574QMTX/NOPB Datasheet
966Kb / 29P
[Old version datasheet]   LM5574/LM5574-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 75V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM5574QMTX/NOPB TI1-LM5574QMTX/NOPB Datasheet
964Kb / 29P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 75V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM5574QMTX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM5574 TI1-LM5574 Datasheet
966Kb / 29P
[Old version datasheet]   LM5574/LM5574-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 75V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM5574 TI-LM5574_15 Datasheet
915Kb / 29P
[Old version datasheet]   LM5574/LM5574-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 75V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM5574 TI1-LM5574_14 Datasheet
911Kb / 28P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 75V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM5575 TI1-LM5575_14 Datasheet
993Kb / 28P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 75V, 1.5A Step-Down Switching Regulator
LM5576 TI1-LM5576_13 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 75V, 3A Step-Down Switching Regulator
LM25574 TI1-LM25574_14 Datasheet
929Kb / 30P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM5574 NSC-LM5574_09 Datasheet
446Kb / 22P
   SIMPLE SWITCHER 75V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM25574_0703 NSC-LM25574_0703 Datasheet
414Kb / 22P
   SIMPLE SWITCHER짰 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
logo
Texas Instruments
LM5574 TI1-LM5574_17 Datasheet
964Kb / 29P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 75V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM5576Q0 TI1-LM5576Q0 Datasheet
972Kb / 27P
[Old version datasheet]   LM5576Q0 SIMPLE SWITCHER짰 75V, 3A Step-Down Switching Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com