công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM25574QMT bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM25574QMT
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM25574/LM25574-Q1 SIMPLE SWITCHER 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM25574QMT bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LM25574QMT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM25574QMT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM25574QMT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM25574QMT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM25574QMT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM25574QMT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM25574QMT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM25574QMT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM25574QMT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 29 page
background image
0
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
10
VIN (V)
Ramp Up
Ramp Down
10k
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-135
-90
-45
0
45
90
135
180
225
GAIN
PHASE
TEMPERATURE (
oC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
0
4
16
20
24
ICC (mA)
0
2
4
6
8
8
12
TEMPERATURE (
oC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
0.990
0.995
1.000
1.005
1.010
RT (k:)
1
10
100
1000
10
100
1000
LM25574, LM25574-Q1
SNVS483G – JANUARY 2007 – REVISED APRIL 2013
www.ti.com
Typical Performance Characteristics
Oscillator Frequency vs Temperature
Oscillator Frequency vs RT
FOSC = 200kHz
Figure 2.
Figure 3.
VCC vs ICC
Soft Start Current vs Temperature
VIN = 12V
Figure 4.
Figure 5.
VCC vs VIN
Error Amplifier Gain/Phase
RL = 7kΩ
AVCL = 101
Figure 6.
Figure 7.
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM25574 LM25574-Q1


Số phần tương tự - LM25574QMT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM25574QMT TI-LM25574QMT Datasheet
886Kb / 29P
[Old version datasheet]   LM25574/LM25574-Q1 SIMPLE SWITCHER 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM25574QMT/NOPB TI1-LM25574QMT/NOPB Datasheet
973Kb / 30P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM25574QMT/NOPB TI1-LM25574QMT/NOPB Datasheet
970Kb / 30P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM25574QMTX TI-LM25574QMTX Datasheet
886Kb / 29P
[Old version datasheet]   LM25574/LM25574-Q1 SIMPLE SWITCHER 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM25574QMTX/NOPB TI1-LM25574QMTX/NOPB Datasheet
973Kb / 30P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM25574QMT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM25574MTX TI-LM25574MTX Datasheet
886Kb / 29P
[Old version datasheet]   LM25574/LM25574-Q1 SIMPLE SWITCHER 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM25574 TI1-LM25574_17 Datasheet
970Kb / 30P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM25574 TI1-LM25574_16 Datasheet
973Kb / 30P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM25574 TI1-LM25574_14 Datasheet
929Kb / 30P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM25576MHX TI1-LM25576MHX Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   LM25576/LM25576-Q1 SIMPLE SWITCHER 42V, 3A Step-Down Switching Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM25574_0703 NSC-LM25574_0703 Datasheet
414Kb / 22P
   SIMPLE SWITCHER짰 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
logo
Texas Instruments
LM25576 TI1-LM25576_17 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 42V, 3A Step-Down Switching Regulator
LM25575 TI1-LM25575_17 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 42V, 1.5A Step-Down Switching Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM5574 NSC-LM5574_09 Datasheet
446Kb / 22P
   SIMPLE SWITCHER 75V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
logo
Texas Instruments
LM5574 TI1-LM5574_17 Datasheet
964Kb / 29P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 75V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com