công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS4229 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS4229
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual-Channel, 12-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC
Download  67 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS4229 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADS4229 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS4229 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS4229 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS4229 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS4229 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS4229 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS4229 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS4229 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS4229 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 67 page
background image
Input
Clock
CLKOUTM
CLKOUTP
Output Data
DAnP/M, DBnP/M
(2)
DDR
LVDS
N
16
-
CLKOUT
Output Data
DAn, DBn
Parallel
CMOS
Input
Signal
Sample
N
N + 1
t
H
CLKP
CLKM
t
SU
t
PDI
N
15
-
N
14
-
N
13
-
N
1
-
N
N + 1
16 Clock Cycles
(1)
N
16
-
N
15
-
N
14
-
N
13
-
N
1
-
N
N + 1
N
12
-
16 Clock Cycles
(1)
t
SU
t
H
t
PDI
t
A
N + 2
N + 3
N + 4
N + 16
N + 17
N + 18
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
ADS4229
SBAS550B – JUNE 2011 – REVISED AUGUST 2012
www.ti.com
(1) ADC latency after reset. At higher sampling frequencies, tPDI is greater than one clock cycle, which then makes the overall latency = ADC
latency + 1.
(2) E = even bits (D0, D2, D4, etc.); O = odd bits (D1, D3, D5, etc.).
Figure 3. Latency Timing Diagram
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2011–2012, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ADS4229


Số phần tương tự - ADS4229

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS4229 TI1-ADS4229 Datasheet
3Mb / 104P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14-/12-Bit, 160/125/65MSPS Ultralow-Power ADC
ADS4229 TI1-ADS4229 Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 12-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC
OCTOBER2011
ADS4229 TI-ADS4229 Datasheet
902Kb / 66P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC with Analog Input Buffer
ADS4229 TI1-ADS4229 Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 12-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC
ADS4229IRGC25 TI1-ADS4229IRGC25 Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 12-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC
More results

Mô tả tương tự - ADS4229

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS4229 TI1-ADS4229_14 Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 12-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC
ADS4229 TI1-ADS4229 Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 12-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC
OCTOBER2011
ADS4229 TI1-ADS4229_15 Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 12-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC
ADS4249 TI1-ADS4249 Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC
ADS4249 TI1-ADS4249_16 Datasheet
1Mb / 74P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC
ADS42B49 TI1-ADS42B49 Datasheet
1Mb / 65P
[Old version datasheet]   250-MSPS Ultralow-Power ADC
ADS4128 TI1-ADS4128_14 Datasheet
1Mb / 62P
[Old version datasheet]   12-Bit, 200-MSPS, Ultralow-Power ADC
ADS4128 TI1-ADS4128_16 Datasheet
2Mb / 57P
[Old version datasheet]   12-Bit, 200-MSPS, Ultralow-Power ADC
ADS4128 TI-ADS4128 Datasheet
1Mb / 61P
[Old version datasheet]   12-Bit, 200-MSPS, Ultralow-Power ADC
ADS4222 TI1-ADS4222_15 Datasheet
3Mb / 88P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14-/12-Bit, 160/125/65 MSPS Ultralow-Power ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com